データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5953 データシート(PDF) 5 Page - SyncMOS Technologies,Inc

部品番号 SM5953
部品情報  Six interrupt sources with two priority levels
Download  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SYNCMOS [SyncMOS Technologies,Inc]
ホームページ  http://www.syncmos.com.tw
Logo SYNCMOS - SyncMOS Technologies,Inc

SM5953 データシート(HTML) 5 Page - SyncMOS Technologies,Inc

  SM5953 Datasheet HTML 1Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 2Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 3Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 4Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 5Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 6Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 7Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 8Page - SyncMOS Technologies,Inc SM5953 Datasheet HTML 9Page - SyncMOS Technologies,Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 43 page
background image
SM5953
8-Bit Micro-controller
15KB with ISP Flash
& 256B RAM embedded
Specifications subject to change without notice contact your sales representatives for the most recent information.
ISSFD-M074
Ver D SM5953 04/16/2015
- 4 -
44 Pin PLCC
1
2
3
4
5
6
18
19
20
28
27
26
25
24
23
22
21
40
41
42
43
44
P1.5
P1.6
P1.7
RESET
RXD/P3.0
TXD/P3.1
INT0/P3.2
INT1/P3.3
T0/P3.4
T1/P3.5
NC
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
EA
ALE
PSEN
P2.7/A15
P2.6/A14
P2.5/A13
NC
SM5953
ihhJP
YWW
(44L PLCC Top View)


同様の部品番号 - SM5953

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nippon Precision Circui...
SM5950AM NPC-SM5950AM Datasheet
346Kb / 20P
   Asynchronous Sample Rate Converter
SM5950BM NPC-SM5950BM Datasheet
374Kb / 22P
   Asynchronous Sample Rate Converter
SM5951A NPC-SM5951A Datasheet
183Kb / 24P
   8-channel DSD Editing System Signal Processor LSI
SM5951AF NPC-SM5951AF Datasheet
183Kb / 24P
   8-channel DSD Editing System Signal Processor LSI
logo
SyncMOS Technologies,In...
SM5952E SYNCMOS-SM5952E Datasheet
799Kb / 53P
   256 bytes SRAM as standard 8052
More results

同様の説明 - SM5953

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC6828 MOTOROLA-MC6828 Datasheet
755Kb / 8P
   PRIORITY INTERRUPT CONTROLLER
logo
Intersil Corporation
82C59A INTERSIL-82C59A_06 Datasheet
410Kb / 22P
   CMOS Priority Interrupt Controller
logo
Intel Corporation
M8214 INTEL-M8214 Datasheet
212Kb / 2P
   PRIORITY INTERRUPT CONTROL UNIT
logo
Renesas Technology Corp
82C59A RENESAS-82C59A Datasheet
604Kb / 23P
   CMOS Priority Interrupt Controller
Sep 8, 2015
logo
Intersil Corporation
82C59A INTERSIL-82C59A Datasheet
152Kb / 20P
   CMOS Priority Interrupt Controller
March 1997
logo
IK Semicon Co., Ltd
BT8040 IKSEMICON-BT8040 Datasheet
191Kb / 5P
   Two Sound Sources with Envelope
logo
Xilinx, Inc
DS531 XILINX-DS531 Datasheet
1Mb / 37P
   Four levels of dynamic master request priority
logo
ATMEL Corporation
ATAR092-D ATMEL-ATAR092-D_14 Datasheet
1Mb / 96P
   Up to 7 External/Internal Interrupt Sources
ATAR890-C ATMEL-ATAR890-C_14 Datasheet
835Kb / 80P
   Up to 6 External/Internal Interrupt Sources
ATAR092-C ATMEL-ATAR092-C_14 Datasheet
1Mb / 108P
   Up to 7 External/Internal Interrupt Sources
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com