データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N70 データシート(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

部品番号 6N70
部品情報  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N70 データシート(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  6N70_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N70_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N70_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N70_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N70_15 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N70_15 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
6N70
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
Q
W-R502-710.H
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS(Cont.)
VDS
+
-
DUT
RG
dv/dt controlled by RG
ISD controlled by pulse period
VDD
Same Type
as DUT
ISD
VGS
L
Driver
VGS
(Driver)
ISD
(DUT)
VDS
(DUT)
D=
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
10V
di/dt
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
VDD
VSD
Body Diode Forward
Voltage Drop
IFM, Body Diode Forward Current
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit and Waveforms


同様の部品番号 - 6N70_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N70-C UTC-6N70-C Datasheet
200Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N70-P UTC-6N70-P Datasheet
352Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N70A ISC-6N70A Datasheet
340Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
6N70F SUNMATE-6N70F Datasheet
1Mb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N70G SUNMATE-6N70G Datasheet
1Mb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - 6N70_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com