データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N60-P データシート(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

部品番号 6N60-P
部品情報  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N60-P データシート(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  6N60-P Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 6N60-P Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
6N60-P
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-969.C
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
VDS
90%
10%
VGS
tD(ON)
tR
tD(OFF)
tF
Switching Test Circuit
Switching Waveforms
10V
Charge
QGS
QGD
QG
VGS
Gate Charge Test Circuit
Gate Charge Waveform
VDD
tp
Time
BVDSS
IAS
ID(t)
VDS(t)
Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Unclamped Inductive Switching Waveforms


同様の部品番号 - 6N60-P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
6N60-A-TA3-T ARTSCHIP-6N60-A-TA3-T Datasheet
219Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60-ATA3-R UTC-6N60-ATA3-R Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60-ATA3-T UTC-6N60-ATA3-T Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
6N60-B-TA3-T ARTSCHIP-6N60-B-TA3-T Datasheet
219Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60-BTA3-R UTC-6N60-BTA3-R Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results

同様の説明 - 6N60-P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com