データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIZ902DT データシート(PDF) 8 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SIZ902DT
部品情報  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIZ902DT データシート(HTML) 8 Page - Vishay Telefunken

Back Button SIZ902DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SIZ902DT Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 63465
S11-2380 Rev. B, 28-Nov-11
Vishay Siliconix
SiZ902DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
20
40
60
80
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 4 V
V
GS = 3 V
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0
20
40
60
80
I
D - Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
9
18
27
36
45
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 24 V
V
DS = 15 V
V
DS = 7.5 V
I
D = 20 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
5
10
15
20
25
30
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 4.5 V
I
D = 20 A
V
GS = 10 V


同様の部品番号 - SIZ902DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
231Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SIZ902DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ902DT-T1-GE3 Datasheet
231Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT_V01 Datasheet
231Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
More results

同様の説明 - SIZ902DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
SIZ920DT VISHAY-SIZ920DT Datasheet
212Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 30-Apr-12
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ998DT VISHAY-SIZ998DT Datasheet
244Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ918DT VISHAY-SIZ918DT_V01 Datasheet
226Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
SIZ200DT VISHAY-SIZ200DT Datasheet
308Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT_V01 Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT_V01 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ910DT VISHAY-SIZ910DT_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com