データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIZ904DT データシート(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SIZ904DT
部品情報  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIZ904DT データシート(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SIZ904DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIZ904DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 63482
S11-2380-Rev. B, 28-Nov-11
Vishay Siliconix
SiZ904DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS =10 V thru 4 V
VGS =3 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0
5
10
15
20
25
30
VGS =10 V
VGS =4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
024
6
8
VDS =24 V
ID =7.8 A
VDS =15 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
100
200
300
400
500
600
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
Coss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID =7.8 A
TJ -Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SIZ904DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT Datasheet
231Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ904DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ904DT-T1-GE3 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT_V01 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
More results

同様の説明 - SIZ904DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
SIZ920DT VISHAY-SIZ920DT Datasheet
212Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 30-Apr-12
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ998DT VISHAY-SIZ998DT Datasheet
244Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ918DT VISHAY-SIZ918DT_V01 Datasheet
226Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ902DT TFUNK-SIZ902DT Datasheet
223Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ200DT VISHAY-SIZ200DT Datasheet
308Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT_V01 Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT_V01 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ910DT VISHAY-SIZ910DT_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com