データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C11RL データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 BZX55C11RL
部品情報  Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BZX55C11RL データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button BZX55C11RL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor BZX55C11RL Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
BZX55C2V4RL Series
http://onsemi.com
8
Figure 11. Zener Voltage versus Zener Current — VZ = 1 thru 16 Volts
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
20
10
1
0.1
0.01
1
2
34
56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TA =25°
Figure 12. Zener Voltage versus Zener Current — VZ = 15 thru 30 Volts
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
1
0.1
0.01
TA =25°


同様の部品番号 - BZX55C11RL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BZX55C11RL MOTOROLA-BZX55C11RL Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
More results

同様の説明 - BZX55C11RL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N47XXAG SECOS-1N47XXAG_15 Datasheet
218Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ZM4728A TSC-ZM4728A_14 Datasheet
220Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
VLZ SECOS-VLZ_15 Datasheet
416Kb / 5P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
VLZ SECOS-VLZ Datasheet
422Kb / 5P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Taiwan Semiconductor Co...
LLZ2V4 TSC-LLZ2V4 Datasheet
228Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
LLZ5221B TSC-LLZ5221B_15 Datasheet
230Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
SEC Electronics Inc.
1N47XXAG SECELECTRONICS-1N47XXAG Datasheet
218Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Taiwan Semiconductor Co...
LLZ5221B TSC-LLZ5221B Datasheet
129Kb / 3P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C2V0 LUGUANG-BZX55C2V0 Datasheet
78Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
BZX55C LUGUANG-BZX55C Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com