データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10111L データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10111L
部品情報  Dual 3?묲nput/3?뭀uput NOR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10111L データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10111L Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10111L Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10111L Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10111L Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10111L Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MC10111
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Characteristic
Symbol
Pin
Under
Test
Test Limits
Unit
−30°C
+25°C
+85°C
Min
Max
Min
Typ
Max
Min
Max
Power Supply Drain Current
IE
8
42
30
38
42
mAdc
Input Current
IinH
5, 6, 7
680
425
425
μAdc
IinL
5, 6, 7
0.5
0.5
0.3
μAdc
Output Voltage
Logic 1
VOH
2
3
4
−1.060
−1.060
−1.060
−0.890
−0.890
−0.890
−0.960
−0.960
−0.960
−0.810
−0.810
−0.810
−0.890
−0.890
−0.890
−0.700
−0.700
−0.700
Vdc
Output Voltage
Logic 0
VOL
2
3
4
−1.890
−1.890
−1.890
−1.675
−1.675
−1.675
−1.850
−1.850
−1.850
−1.650
−1.650
−1.650
−1.825
−1.825
−1.825
−1.615
−1.615
−1.615
Vdc
Threshold Voltage
Logic 1
VOHA
2
3
4
−1.080
−1.080
−1.080
−0.980
−0.980
−0.980
−0.910
−0.910
−0.910
Vdc
Threshold Voltage
Logic 0
VOLA
2
3
4
−1.655
−1.655
−1.655
−1.630
−1.630
−1.630
−1.595
−1.595
−1.595
Vdc
Switching Times (50Ω Load)
ns
Propagation Delay
t5+2−
t5−2+
t5+3−
t5−3+
t5+4−
t5−4+
2
2
3
3
4
4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Rise Time
(20 to 80%)
t2+
t3+
t4+
2
3
4
1.0
1.0
1.0
3.5
3.5
3.5
1.1
1.1
1.1
2.2
2.2
2.2
3.5
3.5
3.5
1.2
1.2
1.2
3.8
3.8
3.8
Fall Time
(20 to 80%)
t2−
t3−
t4−
2
3
4
1.0
1.0
1.0
3.5
3.5
3.5
1.1
1.1
1.1
2.2
2.2
2.2
3.5
3.5
3.5
1.2
1.2
1.2
3.8
3.8
3.8


同様の部品番号 - MC10111L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC10110 MOTOROLA-MC10110 Datasheet
56Kb / 4P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10110 ONSEMI-MC10110 Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
MC10110FN ONSEMI-MC10110FN Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10110L MOTOROLA-MC10110L Datasheet
56Kb / 4P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10110L ONSEMI-MC10110L Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
More results

同様の説明 - MC10111L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H211 ONSEMI-MC10H211_06 Datasheet
128Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 9
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 8
MC10H210 ONSEMI-MC10H210_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H209 ONSEMI-MC10H209_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10H211 ONSEMI-MC10H211 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output NOR Gate
1996 REV 5
MC10H106 ONSEMI-MC10H106_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 4?????묲nput NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 9
MC74VHCT02A ONSEMI-MC74VHCT02A_06 Datasheet
156Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
March, 2006 ??Rev. 4
MC74AC11D ONSEMI-MC74AC11D Datasheet
131Kb / 9P
   Triple 3?묲nput AND Gate
October, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com