データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVC125ADR2G データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 74LVC125ADR2G
部品情報  Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74LVC125ADR2G データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  74LVC125ADR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74LVC125ADR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
74LVC125A
www.onsemi.com
6
WAVEFORM 1 − PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
VCC
0 V
VOH
VOL
Dn
On
tPHL
tPLH
WAVEFORM 2 − OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
VCC
0 V
≈ 0 V
OEn
On
tPZH
≈ 3.0 V
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
Vmi
Vmi
Vmo
Vmo
Figure 3. AC Waveforms
VCC
VOH − 0.3 V
VOL + 0.3 V
GND
Vmi
Vmi
Vmo
Vmo
Symbol
VCC
3.3 V
± 0.3 V
2.7 V
VCC < 2.7 V
Vmi
Vmo
VHZ
VLZ
1.5 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
VOH − 0.3 V
1.5 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
VOH − 0.3 V
VCC/2
VCC/2
VOL + 0.15 V
VOH − 015 V


同様の部品番号 - 74LVC125ADR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC125AD PHILIPS-74LVC125AD Datasheet
94Kb / 10P
   Quad buffer/line driver with 5-volt tolerant inputs/outputs 3-State
1998 Apr 28
74LVC125AD NXP-74LVC125AD Datasheet
124Kb / 16P
   Quad buffer/line driver with 5 V tolerant input/outputs; 3-state
Rev. 7-11 April 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC125AD NEXPERIA-74LVC125AD Datasheet
248Kb / 13P
   Quad buffer/line driver with 5 V tolerant input/outputs; 3-state
Rev. 9 - 17 September 2021
74LVC125AD-Q100 NEXPERIA-74LVC125AD-Q100 Datasheet
709Kb / 15P
   Quad buffer/line driver with 5 V tolerant input/outputs; 3-state
logo
NXP Semiconductors
74LVC125AD-T NXP-74LVC125AD-T Datasheet
124Kb / 16P
   Quad buffer/line driver with 5 V tolerant input/outputs; 3-state
Rev. 7-11 April 2013
More results

同様の説明 - 74LVC125ADR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_12 Datasheet
157Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
74LVC86A ONSEMI-74LVC86A Datasheet
98Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
REV 1
logo
Motorola, Inc
MC74LCX86 MOTOROLA-MC74LCX86 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86_14 Datasheet
89Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate
September, 2014 ??Rev. 7
MC74LVX86 ONSEMI-MC74LVX86_14 Datasheet
105Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
August, 2014 ??Rev. 4
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86 Datasheet
136Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
1997 REV 0
MC74VHCT86A ONSEMI-MC74VHCT86A_14 Datasheet
87Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate / CMOS Logic Level Shifter
November, 2014 ??Rev. 3
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_05 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32 Datasheet
134Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com