データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK681-320 データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 STK681-320
部品情報  Forward/Reverse Motor Driver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK681-320 データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button STK681-320 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
STK681-320
No. A0762-8/10
(4) Derating curve of the package power dissipation, PdPK, against the ambient temperature, Ta
The package power dissipation, PdPK, refers to the internal average power dissipation, Pd, permissible if used
without a heat sink
1.0
0.5
0
080
20
40
60
100
120
PdPK - Ta
Ambient temperature, Ta -
°C
ITF02511
2.5
3.0
3.5
2.0
1.5
0.4
0.2
0
ITF02543
1.0
1.2
1.4
0.8
0.6
1.2
1.0
0.2
0
2.5
4.0
4.5
5.0
3.0
3.5
ITF02545
0.6
0.8
0.4
012
3
5
40
1
2
3
5
4
0.4
0.2
0
ITF02544
1.0
0.8
0.6
0.3
0.1
0.9
0.7
0.5
Vsat1 - VIH1
VIH1- V
Vdf
(F3,
F4)
Vdf (F1, F2
)
Tc=25
°C
ITF02515
Vs
at1
Vs
at2
VCC1=24V,
VCC2=5.0V,
Tc=25°C
IO=5A
2A
25
5
0
03
4
5
12
15
20
10
Vdf - If
If - A
VOUT - VIH1
Vsat1, Vsat2 - IO
IO - A
12pin-GND voltage, VIH2- V
VCC1=24V,
VCC2=5.0V,
Tc=25
°C,
OUT1-OUT2,
Pin load=1k
Ω,
14pin=Low
4A
3A
1A


同様の部品番号 - STK681-320

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-320 SANYO-STK681-320 Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results

同様の説明 - STK681-320

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
STK681-300 ONSEMI-STK681-300 Datasheet
86Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
STK681-310 ONSEMI-STK681-310 Datasheet
97Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8086T ONSEMI-LV8086T Datasheet
73Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8417CS ONSEMI-LV8417CS Datasheet
168Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8400V SANYO-LV8400V Datasheet
132Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0760-D SANYO-ENA0760-D Datasheet
101Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0762-D SANYO-ENA0762-D Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8014T SANYO-LV8014T_09 Datasheet
107Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LV8019V-TLM-E ONSEMI-LV8019V-TLM-E Datasheet
84Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8401V SANYO-LV8401V_08 Datasheet
136Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8417CS SANYO-LV8417CS Datasheet
210Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com