データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5879 データシート(PDF) 9 Page - Nippon Precision Circuits Inc

部品番号 SM5879
部品情報  3rd-order , 2-channel D/A Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
ホームページ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5879 データシート(HTML) 9 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5879 Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5879 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
SM5879AV
NIPPON PRECISION CIRCUITS—9
Control input
P/M=H
P/M=L
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
Rise time
tr
50
ns
Fall time
tf
50
ns
Figure 1.
0.5VDD
t r
90%
10%
90%
10%
MUTE
DEEN
BB1
BB2
t r
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
MCK LOW-level pulsewidth
tMCWL
200
ns
MCK HIGH-level pulsewidth
tMCWH
200
ns
MCK pulse width
tMcy
400
ns
MDT setup time
tMDS
100
ns
MDT hold time
tMDH
100
ns
MLEN setup time
tMLH
100
ns
MLEN hold time
tMLW
200
ns
Rise time
tr
50
ns
Fall time
tf
50
ns
MCK
0.5VDD
0.5VDD
0.5VDD
t MCWH
MLEN
t MCWL
t MCY
MDT
t MDS
t MDH
t MLS
t MLH
t MLW


同様の部品番号 - SM5879

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nippon Precision Circui...
SM5871A NPC-SM5871A Datasheet
1Mb / 22P
   CMOS LSI(Digital Audio D/A Converter)
SM5872 NPC-SM5872 Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872A NPC-SM5872A Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872AN NPC-SM5872AN Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872AS NPC-SM5872AS Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
More results

同様の説明 - SM5879

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nippon Precision Circui...
SM5876AM NPC-SM5876AM Datasheet
154Kb / 17P
   3rd-order, 2-channel D/A Converter
SM5877AM NPC-SM5877AM Datasheet
140Kb / 16P
   3rd-order , 2-channel D/A Converter
SM5878AM NPC-SM5878AM Datasheet
143Kb / 16P
   3rd-order , 2-channel D/A converter
SM588X NPC-SM588X Datasheet
196Kb / 16P
   Audio 3rd-order D/A Converter
logo
Fujitsu Component Limit...
MB40968 FUJITSU-MB40968 Datasheet
107Kb / 18P
   2-Channel 8-BIT D/A Converter
logo
Agamem Microelectronic ...
AA8681 AGAMEM-AA8681 Datasheet
342Kb / 1P
   50MHz, 3rd ORDER HDTV VIDEO FILTER DRIVERS
logo
NEC
UPD6376 NEC-UPD6376 Datasheet
140Kb / 20P
   AUDIO 2-CHANNEL 16-BIT D/A CONVERTER
logo
Renesas Technology Corp
HI1177 RENESAS-HI1177 Datasheet
511Kb / 8P
   8-Bit, 40MSPS, 2-Channel D/A Converter
January 1999
M62342GP RENESAS-M62342GP_08 Datasheet
119Kb / 8P
   8-Bit, 2-Channel D/A Converter (Buffered)
M62342GP RENESAS-M62342GP Datasheet
85Kb / 7P
   8-Bit, 2-Channel D-A Converter (Buffered)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com