データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD882D データシート(PDF) 2 Page - AUK corp

部品番号 STD882D
部品情報  NPN Silicon Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STD882D データシート(HTML) 2 Page - AUK corp

  STD882D Datasheet HTML 1Page - AUK corp STD882D Datasheet HTML 2Page - AUK corp STD882D Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
KST-D003-000
2
STD882D
Absolute maximum ratings
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Ratings
Unit
Collector-Base voltage
VCBO
40
V
Collector-Emitter voltage
VCEO
15
V
Emitter-Base voltage
VEBO
7
V
Collector current(DC)
IC(DC)
5
A
Collector current(Pulse) *
IC(Pulse) *
8
A
Collector dissipation
PC
15
W
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-55~150
°C
* Pulse Test : Pulse Width=10ms (Max.), Duty Cycle=30%(Max.)
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-Base breakdown voltage
BVCBO
IC=50µA, IE=0
40
-
-
V
Collector-Emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=1mA, IB=0
15
-
-
V
Emitter-Base breakdown voltage
BVEBO
IE=50µA, IC=0
7
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=30V, IE=0
-
-
0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
-
-
0.1
µA
hFE
1
VCE=2V, IC=0.5A
160
-
320
-
DC current gain
hFE
2
VCE=2V, IC=2A
100
-
-
-
Collector-Emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=3A, IB=100mA
-
-
0.4
V
Transition frequency
fT
VCE=6V, IE=-50mA
-
150
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=20V, IE=0, f=1MHz
-
-
50
pF


同様の部品番号 - STD882D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STD882D KODENSHI-STD882D Datasheet
296Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
STD882D KODENSHI-STD882D Datasheet
296Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
More results

同様の説明 - STD882D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com