データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC1D806G7 データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 LC1D806G7
部品情報  80 A - 120 V AC coil
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

LC1D806G7 データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LC1D806G7 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1D806G7 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1D806G7 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1D806G7 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Nov 3, 2015
1
Product data sheet
Characteristics
LC1D806G7
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V
80 A - 120 V AC coil
Product availability: Stock - Normally stocked in distribution facility
 


同様の部品番号 - LC1D806G7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
LC1D800046G6 SCHNEIDER-LC1D800046G6 Datasheet
153Kb / 3P
   TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 120 V AC 60 Hz coil
LC1D80004B6 SCHNEIDER-LC1D80004B6 Datasheet
153Kb / 3P
   TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V AC 60 Hz coil
LC1D80004B7 SCHNEIDER-LC1D80004B7 Datasheet
159Kb / 3P
   TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V AC 50/60 Hz coil
LC1D80004E7 SCHNEIDER-LC1D80004E7 Datasheet
160Kb / 4P
   TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D80004F7 SCHNEIDER-LC1D80004F7 Datasheet
160Kb / 4P
   TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
More results

同様の説明 - LC1D806G7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
LC1F265G7 ETC2-LC1F265G7 Datasheet
76Kb / 4P
   265 A - coil 120 V AC
LC1F330G7 ETC2-LC1F330G7 Datasheet
75Kb / 4P
   330 A - coil 120 V AC
logo
Schneider Electric
LC1D65008G6 SCHNEIDER-LC1D65008G6 Datasheet
161Kb / 3P
   TeSys D contactor - 4P(2 NO 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 120 V AC 60 Hz coil
LC1D65008G7 SCHNEIDER-LC1D65008G7 Datasheet
161Kb / 3P
   TeSys D contactor - 4P(2 NO 2 NC) - AC-1 <= 440 V 80 A 120 V AC 50/60 Hz coil
LC1D093G7 SCHNEIDER-LC1D093G7 Datasheet
119Kb / 4P
   TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 120 V AC coil
LC1F500G7 SCHNEIDER-LC1F500G7 Datasheet
151Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 500 A - coil 120 V AC
LC1F2254G7 SCHNEIDER-LC1F2254G7 Datasheet
148Kb / 3P
   TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 315 A - coil 120 V AC
LC1D126G7 SCHNEIDER-LC1D126G7 Datasheet
141Kb / 4P
   TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 120 V AC coil
LC1D326G7 SCHNEIDER-LC1D326G7 Datasheet
145Kb / 4P
   TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 120 V AC coil
LC1D323G7 SCHNEIDER-LC1D323G7 Datasheet
119Kb / 4P
   TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 120 V AC coil
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com