データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ULN2066B データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 ULN2066B
部品情報  50 V - 1.5 A quad Darlington switches
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ULN2066B データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  ULN2066B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ULN2066B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
ULN2064B, ULN2066B, ULN2068B, ULN2074B
Diagram
3/14
1
Diagram
Figure 1.
Schematic diagrams
ULN2068B: RIN = 2.5kΩ, RS = 900Ω
ULN2074B: RIN = 350Ω
ULN2066B: RIN = 3kΩ
ULN2064B: RIN = 350Ω


同様の部品番号 - ULN2066B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
ULN2066B STMICROELECTRONICS-ULN2066B Datasheet
98Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2066B STMICROELECTRONICS-ULN2066B Datasheet
1,009Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
More results

同様の説明 - ULN2066B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
ULN2065B STMICROELECTRONICS-ULN2065B Datasheet
827Kb / 7P
   80 V - 1.5 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2065B-ULN2067B STMICROELECTRONICS-ULN2065B-ULN2067B Datasheet
133Kb / 7P
   80 V - 1.5 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
Allegro MicroSystems
2064 ALLEGRO-2064 Datasheet
203Kb / 12P
   QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCHES
logo
Motorola, Inc
ULN2068 MOTOROLA-ULN2068 Datasheet
125Kb / 6P
   QUAD 1.5 A DARLINGTON SWITCH
logo
Allegro MicroSystems
ULS-2064H ALLEGRO-ULS-2064H Datasheet
1Mb / 12P
   1.25 A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
STMicroelectronics
L6220 STMICROELECTRONICS-L6220 Datasheet
231Kb / 12P
   QUAD DARLINGTON SWITCHES
ULN2064B STMICROELECTRONICS-ULN2064B_03 Datasheet
1,009Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
Allegro MicroSystems
2878 ALLEGRO-2878 Datasheet
222Kb / 8P
   QUAD HIGH-CURRENT DARLINGTON SWITCHES
logo
STMicroelectronics
ULN2064B-ULN2066B STMICROELECTRONICS-ULN2064B-ULN2066B Datasheet
98Kb / 8P
   50V - 1.5A QUAD DARLINGTON SWITCHES
logo
Analog Devices
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com