データシートサーチシステム |
|
ULN2074B データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
ULN2074B データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 14 page ULN2064B, ULN2066B, ULN2068B, ULN2074B Maximum ratings 5/14 3 Maximum ratings Table 2. Absolute maximum ratings Symbol Parameter Value Unit VCEX Output voltage 50 V VCE(SUS) Output sustaining voltage 35 V IO Output current 1.75 A VI Input voltage ULN2066B - 2074B 30 V Input voltage ULN2064B - 2068B 15 II Input current 25 mA VS Supply voltage for ULN2068B 10 V PTOT Power dissipation at TPINS = 90 °C 4.3 W Power dissipation at TAMB = 70 °C 1 TAMB Operating ambient temperature range - 20 to 85 °C TSTG Storage temperature - 55 to 150 °C |
同様の部品番号 - ULN2074B |
|
同様の説明 - ULN2074B |