データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TUA6030 データシート(PDF) 44 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 TUA6030
部品情報  3-Band TV Tuner IC
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TUA6030 データシート(HTML) 44 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TUA6030 Datasheet HTML 40Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 41Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 42Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 43Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 44Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 45Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 46Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG TUA6030 Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 49 page
background image
Reference
5 - 44
TUA6030, TUA6032
Wireless Components
Specification, July 2001
5.4.3
Input impedance (S11) of the HIGH band mixer
(450 to 865 MHz)
Z0 = 50 Ω
5.4.4
Output admittance (S22) of the of the Mixer output
(30 to 50 MHz)
Y0 = 20mS
0
0.1
0.2
0.3
0.4
3
4
5
10
20
450 MHz
865 MHz
0.1
0.2
0.3
0.4
3
4
5
10
20
Rdiff
38.9 MHz


同様の部品番号 - TUA6030

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
TUA6034 INFINEON-TUA6034 Datasheet
1Mb / 61P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC
V 2.5, April 2004
TUA6034 INFINEON-TUA6034 Datasheet
1Mb / 65P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC TAIFUN
V 2.51, January 2006
TUA6034-T INFINEON-TUA6034-T Datasheet
1Mb / 61P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC
V 2.5, April 2004
TUA6034-T INFINEON-TUA6034-T Datasheet
1Mb / 65P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC TAIFUN
V 2.51, January 2006
TUA6034-V INFINEON-TUA6034-V Datasheet
1Mb / 61P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC
V 2.5, April 2004
More results

同様の説明 - TUA6030

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
TUA6034 INFINEON-TUA6034 Datasheet
1Mb / 61P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC
V 2.5, April 2004
TUA6045 INFINEON-TUA6045 Datasheet
874Kb / 64P
   Low Power 3-Band Digital TV / Portable Tuner IC
Revision 3.1, Dec 2006
TUA6034 INFINEON-TUA6034_06 Datasheet
1Mb / 65P
   3-Band Digital TV / Set-Top-Box Tuner IC TAIFUN
V 2.51, January 2006
logo
Texas Instruments
SN761678B TI-SN761678B Datasheet
435Kb / 20P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761678B TI1-SN761678B_14 Datasheet
413Kb / 21P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761685 TI1-SN761685_14 Datasheet
414Kb / 14P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761681 TI-SN761681 Datasheet
878Kb / 20P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761685 TI-SN761685 Datasheet
271Kb / 14P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761683B TI-SN761683B Datasheet
402Kb / 20P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
logo
Sony Corporation
CXA3025N SONY-CXA3025N Datasheet
233Kb / 12P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com