データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCX71G データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCX71G
部品情報  PNP Silicon AF Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCX71G データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BCX71G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCX71G Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
BCW61, BCX71
4
Jul-10-2001
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Characteristics
Collector-emitter saturation voltage1)
IC = 10 mA, IB = 0.25 mA
IC = 50 mA, IB = 1.25 mA
VCEsat
-
-
0.12
0.2
0.25
0.55
V
Base-emitter saturation voltage 1)
IC = 10 mA, IB = 0.25 mA
IC = 50 mA, IB = 1.25 mA
VBEsat
-
-
0.7
0.83
0.85
1.05
Base-emitter voltage 1)
IC = 10 µA, VCE = 5 V
IC = 2 mA, VCE = 5 V
IC = 50 mA, VCE = 1 V
VBE(ON)
-
0.55
-
0.52
0.65
0.78
-
0.75
-
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 20 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz
fT
-
250
-
MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz
Ccb
-
3
-
pF
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz
Ceb
-
8
-
Short-circuit input impedance
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
hFE-grp.
A/G
B/H
C/J/FF
D/K/FN
h11e
-
-
-
-
2.7
3.6
4.5
7.5
-
-
-
-
k

Open-circuit reverse voltage transf.ratio
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
hFE-grp.
A/G
B/H
C/J/FF
D/K/FN
h12e
-
-
-
-
1.5
2
2
3
-
-
-
-
10-4
1) Pulse test: t
≤=300µs, D = 2%


同様の部品番号 - BCX71G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCX71G PHILIPS-BCX71G Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
logo
Infineon Technologies A...
BCX71G INFINEON-BCX71G Datasheet
561Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
logo
Samsung semiconductor
BCX71G SAMSUNG-BCX71G Datasheet
30Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
SHIKUES Electronics
BCX71G SKTECHNOLGY-BCX71G Datasheet
550Kb / 2P
   NPN medium power transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX71G SIEMENS-BCX71G Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

同様の説明 - BCX71G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BC857BE6327 INFINEON-BC857BE6327 Datasheet
866Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCP69 INFINEON-BCP69_08 Datasheet
517Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
2008-10-10
BC856T INFINEON-BC856T Datasheet
145Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Jan-08-2002
BC807 INFINEON-BC807_07 Datasheet
111Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2007-06-08
BCP69 INFINEON-BCP69 Datasheet
43Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA56M SIEMENS-SMBTA56M Datasheet
31Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC857T INFINEON-BC857T Datasheet
55Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
SMBTA56M INFINEON-SMBTA56M Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-30-2001
BC856 INFINEON-BC856_08 Datasheet
887Kb / 14P
   PNP Silicon AF Transistor
2008-04-29
BC857BF INFINEON-BC857BF Datasheet
165Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistor
Jun-16-2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com