データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDS42640 データシート(PDF) 5 Page - Powerex Power Semiconductors

部品番号 TDS42640
部品情報  Phase Control Thyristor 2850 Amperes 800 Volts
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
ホームページ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

TDS42640 データシート(HTML) 5 Page - Powerex Power Semiconductors

  TDS42640 Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors TDS42640 Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors TDS42640 Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors TDS42640 Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors TDS42640 Datasheet HTML 5Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
TDS4__4002
Phase Control Thyristor
Powerex, Inc., 173 Pavilion Ln, Youngwood, PA 15697 www.pwrx.com
(724)925-7272
4000Amperes 3000Volts
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
0
100
200
300
400
500
600
0
5
10
15
20
25
30
di
R/dt Rate
(A/us)
TDS4304002
IR(Rec)
QRA
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
1
10
No. of Surge Cycles
MULTI-CYCLE SURGE
TDS434002
60Hz
50Hz
VR = 0
Page 5 of 5


同様の部品番号 - TDS42640

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEKTRONIX, INC.
TDS400 TEKTRONIX-TDS400 Datasheet
202Kb / 4P
   Differential Preamplifier
logo
Semtech Corporation
TDS4001P SEMTECH-TDS4001P Datasheet
1Mb / 9P
   Transient Diverting Suppressor 1-Line, 40V (24VAC) EOS Protection
Rev 2.0 6/14/2021
TDS4001P.C SEMTECH-TDS4001P.C Datasheet
1Mb / 9P
   Transient Diverting Suppressor 1-Line, 40V (24VAC) EOS Protection
Rev 2.0 6/14/2021
TDS4501P SEMTECH-TDS4501P Datasheet
861Kb / 10P
   Transient Diverting Suppressor 1-Line, 45V (24VAC) EOS Protection
Rev 2.0 7/2/2021
TDS4501P.C SEMTECH-TDS4501P.C Datasheet
861Kb / 10P
   Transient Diverting Suppressor 1-Line, 45V (24VAC) EOS Protection
Rev 2.0 7/2/2021
More results

同様の説明 - TDS42640

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Powerex Power Semicondu...
T9S7321403 POWEREX-T9S7321403 Datasheet
282Kb / 6P
   Phase Control Thyristor 2850 Amperes 800 Volts
T9S0161803 POWEREX-T9S0161803 Datasheet
140Kb / 6P
   Phase Control Thyristor 2850 Amperes 800 Volts
T9S00828 POWEREX-T9S00828 Datasheet
134Kb / 6P
   Phase Control Thyristor 2850 Amperes 800 Volts
T9S00834 POWEREX-T9S00834 Datasheet
145Kb / 6P
   Phase Control Thyristor 2850 Amperes 800 Volts
TAKC651103 POWEREX-TAKC651103 Datasheet
117Kb / 4P
   Phase Control Thyristor 1100 Amperes 6500 Volts
C380AX500 POWEREX-C380AX500 Datasheet
199Kb / 4P
   Phase Control SCR 310 Amperes Avg 800 Volts
C430AX500 POWEREX-C430AX500 Datasheet
248Kb / 6P
   Phase Control SCR 800 Amperes Avg 100-600 Volts
FT1000A POWEREX-FT1000A Datasheet
211Kb / 6P
   Phase Control SCR 1000 Amperes Avg 800-2500 Volts
P1Z7AAR700W POWEREX-P1Z7AAR700W Datasheet
130Kb / 6P
   Phase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
FT500A POWEREX-FT500A Datasheet
222Kb / 6P
   Phase Control SCR 400 Amperes Avg 800-2500 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com