データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ76 データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BUZ76
部品情報  SIPMOS Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ76 データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ76 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
07/96
Semiconductor Group
BUZ 76
Gate threshold voltage
VGS (th) = ƒ(Tj)
parameter: V
GS = VDS, ID = 1 mA
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
V
4.6
V
GS(th)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
2%
typ
98%
Drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(Tj)
parameter: ID = 2 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
R
DS (on)
typ
98%
Typ. capacitances
C
= f (VDS)
parameter:VGS = 0V, f = 1MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
V
DS
-2
10
-1
10
0
10
1
10
nF
C
C
rss
C
oss
C
iss
Forward characteristics of reverse diode
IF = ƒ(VSD)
parameter: Tj, tp = 80 µs
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
I
F
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
V
SD
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)


同様の部品番号 - BUZ76

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ76 SIEMENS-BUZ76 Datasheet
174Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ76 INTERSIL-BUZ76 Datasheet
42Kb / 5P
   3A, 400V, 1.800 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ76 ISC-BUZ76 Datasheet
67Kb / 2P
   High Input Impedance
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ76A SIEMENS-BUZ76A Datasheet
172Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ76A INTERSIL-BUZ76A Datasheet
42Kb / 5P
   2.6A, 400V, 2.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
More results

同様の説明 - BUZ76

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com