データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

D-BY228G データシート(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 D-BY228G
部品情報  Standard Si- Rectifier Didoes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

D-BY228G データシート(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  D-BY228G_12 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor D-BY228G_12 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
D-BY228G
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage
Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 5 A
VF
< 1.3 V
Leakage current
Sperrstrom
Tj = 25°C
VR = VRRM
IR
< 5 µA
Reverse recovery time
Sperrverzug
IF = 0.5 A through/über
IR = 1 A to/auf IR = 0.25 A
trr
< 2000 ns
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht − umgebende Luft
RthA
< 25 K/W 1)
1
Valid if leads are kept at ambient temperature at distance of 10 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte 1n 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
I
FAV
[%]
120
100
80
60
40
20
0
[°C]
T
A
150
100
50
0
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
0.8
1.0
1.2 1.4
1.8
[V]
V
F
T = 25°C
j
T = 125°C
j
70a-(3a-1.3v)
Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz
Durchlaß-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz
10
10
1
2
[A]
î
F
1
10
10
[n]
10
2
3


同様の部品番号 - D-BY228G_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
D-BY228G DIOTEC-D-BY228G_11 Datasheet
96Kb / 2P
   Fast Switching Si-Rectifiers
D-BY228G DIOTEC-D-BY228G_18 Datasheet
99Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results

同様の説明 - D-BY228G_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
SOT-23 MOTOROLA-SOT-23 Datasheet
258Kb / 20P
   Zener Voltage Regulator Didoes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N1184A NJSEMI-1N1184A Datasheet
102Kb / 1P
   Si Rectifier
1N1201 NJSEMI-1N1201 Datasheet
99Kb / 1P
   Si Rectifier
1N3728 NJSEMI-1N3728 Datasheet
103Kb / 1P
   Si Rectifier
1N3614 NJSEMI-1N3614 Datasheet
87Kb / 1P
   Si Rectifier
1N648 NJSEMI-1N648 Datasheet
82Kb / 1P
   Si Rectifier
1N1348A NJSEMI-1N1348A Datasheet
108Kb / 1P
   Si Rectifier
1N2385 NJSEMI-1N2385 Datasheet
75Kb / 1P
   Si Rectifier
1N645 NJSEMI-1N645 Datasheet
113Kb / 1P
   Si Rectifier
1N1348B NJSEMI-1N1348B Datasheet
91Kb / 1P
   Si Rectifier
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com