データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS120M12BM2 データシート(PDF) 3 Page - Cree, Inc

部品番号 CAS120M12BM2
部品情報  Half-Bridge Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CAS120M12BM2 データシート(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  CAS120M12BM2 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CAS120M12BM2 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
CAS120M12BM2,Rev. -
Typical Performance
0
60
120
180
240
300
360
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = -40 °C
tp < 200 µs
VGS = 20 V
VGS = 10 V
VGS = 18 V
VGS = 16 V
VGS = 14 V
VGS = 12 V
0
60
120
180
240
300
360
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = 25 °C
tp < 200 µs
VGS = 20 V
VGS = 10 V
VGS = 18 V
VGS = 16 V
VGS = 14 V
VGS = 12 V
Figure2.OutputCharacteristicsTJ=25˚C
Figure1.OutputCharacteristicsTJ=-40˚C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature, TJ (°C)
Conditions:
IDS = 120 A
VGS = 20 V
tp < 200 µs
0
60
120
180
240
300
360
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Conditions:
TJ = 150 °C
tp < 200 µs
VGS = 20 V
VGS = 10 V
VGS = 18 V
VGS = 16 V
VGS = 14 V
VGS = 12 V
Figure6.On-Resistancevs.Temperature
ForVariousGate-SourceVoltage
Figure4.NormalizedOn-Resistancevs.Temperature
0
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
Drain-Source Current, IDS (A)
Conditions:
VGS = 20 V
tp < 200 µs
TJ = 150 °C
TJ = -55 °C
TJ = 25 °C
0
5
10
15
20
25
30
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature, TJ (°C)
Conditions:
IDS = 120 A
tp < 200 µs
VGS = 20 V
VGS = 18 V
VGS = 16 V
VGS = 14 V
Figure5.On-Resistancevs.DrainCurrent
ForVariousTemperatures
Figure3.OutputCharacteristicsTJ=150˚C


同様の部品番号 - CAS120M12BM2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WOLFSPEED, INC.
CAS120M12BM2 WOLFSPEED-CAS120M12BM2 Datasheet
968Kb / 11P
   1200 V, 120 A All-Silicon Carbide High Performance, Switching Optimized, Half-Bridge Module
Rev. 1, 2020-11-11
More results

同様の説明 - CAS120M12BM2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS300M12BM2 CREE-CAS300M12BM2_14 Datasheet
1Mb / 9P
   Half-Bridge Module
CAS300M17BM2 CREE-CAS300M17BM2 Datasheet
953Kb / 9P
   Half-Bridge Module
logo
Inchange Semiconductor ...
CM300DY-12NF ISC-CM300DY-12NF Datasheet
443Kb / 5P
   Half Bridge Module
logo
Dynex Semiconductor
GP200MHS12 DYNEX-GP200MHS12 Datasheet
99Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
DIM200WHS12-E000 DYNEX-DIM200WHS12-E000 Datasheet
177Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
logo
SemiWell Semiconductor
SIM200D12SV3 SEMIWELL-SIM200D12SV3 Datasheet
496Kb / 7P
   HALF-BRIDGE IGBT MODULE
logo
Dynex Semiconductor
DIM400PHM17-A000 DYNEX-DIM400PHM17-A000_15 Datasheet
460Kb / 8P
   IGBT Half Bridge Module
DIM100PHM33-F000 DYNEX-DIM100PHM33-F000_15 Datasheet
356Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
DIM250PHM33-TS000 DYNEX-DIM250PHM33-TS000_15 Datasheet
396Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
GP200MHS18 DYNEX-GP200MHS18 Datasheet
135Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com