データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS300M12BM2 データシート(PDF) 2 Page - Cree, Inc

部品番号 CAS300M12BM2
部品情報  Half-Bridge Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CAS300M12BM2 データシート(HTML) 2 Page - Cree, Inc

  CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CAS300M12BM2_14 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2
CAS300M12BM2,Rev. -
Electrical Characteristics (T
C = 25˚C unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
V(BR)DSS
Drain-SourceBreakdownVoltage
1.2
kV
V
GS,=0V,ID=1mA
VGS(th)
GateThresholdVoltage
1.8
2.3
V
VDS=10V,ID=15mA
Fig7
IDSS
ZeroGateVoltageDrainCurrent
500
2000
μA
VDS=1.2kV,VGS=0V
1000
VDS=1.2kV,VGS=0V,TJ=150˚C
IGSS
Gate-SourceLeakageCurrent
1
100
nA
V
GS=20V,VDS=0V
RDS(on)
OnStateResistance
5.0
5.7
mΩ
VGS=20V,IDS=300A
Fig.4,
5,6
8.6
9.8
VGS=20V,IDS=300A,
TJ=150˚C
gfs
Transconductance
94.8
S
VDS=20V,IDS=300A
Fig.8
93.3
VDS=20V,ID=300A,TJ=150˚C
Ciss
InputCapacitance
11.7
nF
VDS=600V,f=200kHz,
VAC=25mV
Fig.
16,17
Coss
OutputCapacitance
2.55
Crss
ReverseTransferCapacitance
0.07
Eon
Turn-OnSwitchingEnergy
6.05
mJ
VDD=600V,VGS=-5V/+20V
ID=300A,RG(ext)=2.5Ω
Note:IEC60747-8-4Definitions
Fig.
19,20
EOff
Turn-OffSwitchingEnergy
5.95
mJ
RG(int)
InternalGateResistance
3.0
f=200kHz,VAC=25mV
QGS
Gate-SourceCharge
166
nC
VDD=800V,VGS=-5V/+20V,
ID=300A,PerJEDEC24pg27
Fig.15
QGD
Gate-DrainCharge
475
QG
TotalGateCharge
1025
td(on)
Turn-ondelaytime
76
ns
V
DD=600V,VGS=-5/+20V,
ID=300A,R
G(ext)=2.5Ω,
TimingrelativetoV
DS
Note:IEC60747-8-4,pg83
Inductiveload
Fig.25
tr
RiseTime
68
ns
td(off)
Turn-offdelaytime
168
ns
tf
FallTime
43
ns
Free-Wheeling SiC Schottky Diode Characteristics
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
VSD
DiodeForwardVoltage
1.7
2.0
V
IF=300A,V
GS=0
Fig.9,
10,11
2.2
2.5
IF=300A,TJ=150˚C,V
GS=0
QC
TotalCapacitiveCharge
3.2
μC
Note:Thereverserecoveryispurelycapacitive
Thermal Characteristics
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
R
thJCM
ThermalResistanceJuction-to-CaseforMOSFET
0.070
0.075
˚C/W
Tc=90˚C,PD=150W
Fig.27,
28
R
thJCD
ThermalResistanceJuction-to-CaseforDiode
0.073
0.076
Tc=90˚C,PD=130W
Additional Module Data
Symbol
Parameter
Max.
Unit
Test Condtion
W
Weight
300
g
M
MountingTorque
5
Nm
Toheatsinkandterminals
ClearanceDistance
12
mm
Terminaltoterminal
CreepageDistance
30
mm
Terminaltoterminal
40
mm
Terminaltobaseplate


同様の部品番号 - CAS300M12BM2_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS300M12BM2 CREE-CAS300M12BM2 Datasheet
849Kb / 8P
   1.2kV, 5.0 m廓 All-Silicon Carbide Half-Bridge Module
logo
WOLFSPEED, INC.
CAS300M12BM2 WOLFSPEED-CAS300M12BM2 Datasheet
776Kb / 11P
   1200 V, 300 A All-Silicon Carbide High Performance, Switching Optimized, Half-Bridge Module
Rev. 2, 2021-02-08
More results

同様の説明 - CAS300M12BM2_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS120M12BM2 CREE-CAS120M12BM2 Datasheet
1Mb / 9P
   Half-Bridge Module
CAS300M17BM2 CREE-CAS300M17BM2 Datasheet
953Kb / 9P
   Half-Bridge Module
logo
Inchange Semiconductor ...
CM300DY-12NF ISC-CM300DY-12NF Datasheet
443Kb / 5P
   Half Bridge Module
logo
Dynex Semiconductor
GP200MHS12 DYNEX-GP200MHS12 Datasheet
99Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
DIM200WHS12-E000 DYNEX-DIM200WHS12-E000 Datasheet
177Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
logo
SemiWell Semiconductor
SIM200D12SV3 SEMIWELL-SIM200D12SV3 Datasheet
496Kb / 7P
   HALF-BRIDGE IGBT MODULE
logo
Dynex Semiconductor
DIM400PHM17-A000 DYNEX-DIM400PHM17-A000_15 Datasheet
460Kb / 8P
   IGBT Half Bridge Module
DIM100PHM33-F000 DYNEX-DIM100PHM33-F000_15 Datasheet
356Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
DIM250PHM33-TS000 DYNEX-DIM250PHM33-TS000_15 Datasheet
396Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
GP200MHS18 DYNEX-GP200MHS18 Datasheet
135Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com