データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS300M17BM2 データシート(PDF) 2 Page - Cree, Inc

部品番号 CAS300M17BM2
部品情報  Half-Bridge Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CAS300M17BM2 データシート(HTML) 2 Page - Cree, Inc

  CAS300M17BM2 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2
CAS300M17BM2,Rev. -
Electrical Characteristics (T
C = 25˚C unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
V(BR)DSS
Drain-SourceBreakdownVoltage
1.7
kV
V
GS,=0V,ID=1mA
VGS(th)
GateThresholdVoltage
1.8
2.3
V
VDS=10V,ID=15mA
Fig.7
IDSS
ZeroGateVoltageDrainCurrent
500
1000
μA
VDS=1.7kV,VGS=0V
1500
3000
μA
VDS=1.7kV,VGS=0V,TJ=150˚C
IGSS
Gate-SourceLeakageCurrent
1
600
nA
V
GS=20V,VDS=0V
RDS(on)
OnStateResistance
8.0
10
mΩ
VGS=20V,IDS=225A
Fig.4,
5,6
16.2
20
VGS=20V,IDS=225A,TJ=150˚C
gfs
Transconductance
95
S
VDS=20V,IDS=225A
Fig.8
82
VDS=20V,ID=225A,TJ=150˚C
Ciss
InputCapacitance
20
nF
VDS=1kV,f=200kHz,
VAC=25mV
Fig.
16,17
Coss
OutputCapacitance
2.5
Crss
ReverseTransferCapacitance
0.08
Eon
Turn-OnSwitchingEnergy
13.0
mJ
VDD=900V,VGS=-5V/+20V
ID=300A,RG(ext)=2.5Ω
Load=77μH,TJ=150˚C
Note:IEC60747-8-4Definitions
Fig.19
EOff
Turn-OffSwitchingEnergy
10.0
mJ
RG(int)
InternalGateResistance
3.7
f=1MHz,VAC=25mV
QGS
Gate-SourceCharge
273
nC
VDD=900V,VGS=-5V/+20V,
ID=300A,PerJEDEC24pg27
Fig.15
QGD
Gate-DrainCharge
324
QG
TotalGateCharge
1076
td(on)
Turn-ondelaytime
105
ns
V
DD=900V,VGS=-5/+20V,
ID=300A,R
G(ext)=2.5Ω,
TimingrelativetoV
DS
Note:IEC60747-8-4,pg83
Inductiveload
Fig.24
tr
RiseTime
72
ns
td(off)
Turn-offdelaytime
211
ns
tf
FallTime
56
ns
VSD
DiodeForwardVoltage
1.7
2.0
V
IF=300A,V
GS=0
Fig.10
2.2
2.5
IF=300A,V
GS=0,TJ=150˚C
Fig.11
QC
TotalCapacitiveCharge
4.4
μC
I
SD=300A,VDS=900V,TJ=
25°C,di
SD/dt=9kA/μs,VGS=-5V
Additional Module Data
Symbol
Parameter
Max.
Unit
Test Condtion
W
Weight
300
g
M
MountingTorque
5
Nm
Toheatsinkandterminals
ClearanceDistance
9
mm
Terminaltoterminal
CreepageDistance
30
mm
Terminaltoterminal
40
mm
Terminaltobaseplate
Thermal Characteristics
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
R
thJCM
ThermalResistanceJuction-to-CaseforMOSFET
0.067
0.071
˚C/W
Fig.27
R
thJCD
ThermalResistanceJuction-to-CaseforDiode
0.060
0.065
Fig.28


同様の部品番号 - CAS300M17BM2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WOLFSPEED, INC.
CAS300M17BM2 WOLFSPEED-CAS300M17BM2 Datasheet
878Kb / 11P
   1700 V, 8.0 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 3, February 2023
More results

同様の説明 - CAS300M17BM2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS300M12BM2 CREE-CAS300M12BM2_14 Datasheet
1Mb / 9P
   Half-Bridge Module
CAS120M12BM2 CREE-CAS120M12BM2 Datasheet
1Mb / 9P
   Half-Bridge Module
logo
Inchange Semiconductor ...
CM300DY-12NF ISC-CM300DY-12NF Datasheet
443Kb / 5P
   Half Bridge Module
logo
Dynex Semiconductor
GP200MHS12 DYNEX-GP200MHS12 Datasheet
99Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
DIM200WHS12-E000 DYNEX-DIM200WHS12-E000 Datasheet
177Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
logo
SemiWell Semiconductor
SIM200D12SV3 SEMIWELL-SIM200D12SV3 Datasheet
496Kb / 7P
   HALF-BRIDGE IGBT MODULE
logo
Dynex Semiconductor
DIM400PHM17-A000 DYNEX-DIM400PHM17-A000_15 Datasheet
460Kb / 8P
   IGBT Half Bridge Module
DIM100PHM33-F000 DYNEX-DIM100PHM33-F000_15 Datasheet
356Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
DIM250PHM33-TS000 DYNEX-DIM250PHM33-TS000_15 Datasheet
396Kb / 8P
   Half Bridge IGBT Module
GP200MHS18 DYNEX-GP200MHS18 Datasheet
135Kb / 10P
   Half Bridge IGBT Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com