データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3708S データシート(PDF) 10 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRF3708S
部品情報  SMPS MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3708S データシート(HTML) 10 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF3708S Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708S Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
 Repetitive rating; pulse width limited by
max. junction temperature.
Notes:
‚ Starting TJ = 25°C, L = 0.7 mH
RG = 25Ω, IAS = 24.8 A.
ƒ Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%.
Dimensions are shown in millimeters (inches)
D2Pak Tape & Reel Information
3
4
4
TR R
F E E D DIREC T IO N
1.85 (.073)
1.65 (.065)
1.60 (.063)
1.50 (.059)
4.10 ( .161)
3.90 ( .153)
TR L
F E E D DIR E CT IO N
10 .9 0 (.42 9)
10 .7 0 (.42 1)
16 .1 0 (.63 4)
15 .9 0 (.62 6)
1.75 (.0 69 )
1.25 (.0 49 )
11.60 (.457)
11.40 (.449)
15 .4 2 (.60 9)
15 .2 2 (.60 1)
4.72 (.136)
4.52 (.178)
24.30 (.95 7)
23.90 (.94 1)
0 .3 68 (.0 145 )
0 .3 42 (.0 135 )
1.60 (.06 3)
1.50 (.05 9)
13.50 (.532)
12.80 (.504)
33 0.00
(14.173)
MAX .
27.40 (1.079)
23.90 (.941)
60.00 (2.362)
M IN.
30.40 (1.197)
MA X.
26.40 (1.039)
24.40 (.961)
NO TE S :
1. CO MF OR M S TO EIA-418.
2. CO N TRO LLIN G DIM ENSIO N : MILLIM ET ER .
3. DIM ENS ION MEAS URED @ HU B.
4. INC LUD ES FLAN GE DIS TO RTIO N @ OU TER ED G E.
„ This is only applied to TO-220AB package
IRF3708S
2014-8-13
www.kersemi.com
10


同様の部品番号 - IRF3708S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3708S IRF-IRF3708S Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRF3708S IRF-IRF3708S Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3708SPBF IRF-IRF3708SPBF Datasheet
282Kb / 11P
   SMPS MOSFET HEXFET짰Power MOSFET
IRF3708SPBF IRF-IRF3708SPBF Datasheet
283Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters
IRF3708STRR IRF-IRF3708STRR Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
More results

同様の説明 - IRF3708S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com