データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM15KPA48A データシート(PDF) 3 Page - Protek Devices

部品番号 SM15KPA48A
部品情報  15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PROTEC [Protek Devices]
ホームページ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM15KPA48A データシート(HTML) 3 Page - Protek Devices

  SM15KPA48A Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM15KPA48A Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM15KPA48A Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM15KPA48A Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM15KPA48A Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM15KPA48A Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05293.R6 12/15
Page 3
SM15KPA17A - SM15KPA220CA
TYPICAL DEVICE CHARACTERISTICS
FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME
t
d - Pulse Duration - µs
15kW, 10/1000µs
Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1
10
100
1,000
Peak Pulse Power
10/1000µs
FIGURE 3
POWER DERATING CURVE
T
L - Lead Temperature - °C
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
FIGURE 2
PULSE WAVEFORM
t
f
Peak Value I
PP
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 10µs
t
d = 1000µs
t
d = t/(IPP/2)
e-t
0
1
2
3
t - Time - ms
0
50
100


同様の部品番号 - SM15KPA48A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SM15KPA48A PROTEC-SM15KPA48A Datasheet
450Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA48AN PROTEC-SM15KPA48AN Datasheet
412Kb / 7P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
More results

同様の説明 - SM15KPA48A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SM15KPA17AN PROTEC-SM15KPA17AN Datasheet
412Kb / 7P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
SM15KPA17A PROTEC-SM15KPA17A Datasheet
450Kb / 6P
   15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
P15KP17 PROTEC-P15KP17_12 Datasheet
427Kb / 7P
   15kW POWER TVS COMPONENT
P15KP17 PROTEC-P15KP17_15 Datasheet
308Kb / 7P
   15kW POWER TVS COMPONENT
15KP17A PROTEC-15KP17A_12 Datasheet
483Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KP17A PROTEC-15KP17A_10 Datasheet
552Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KPA17A PROTEC-15KPA17A_10 Datasheet
420Kb / 7P
   15kW power tvs component
P15KP17 PROTEC-P15KP17 Datasheet
424Kb / 7P
   15kW power tvs component
15KPA17A PROTEC-15KPA17A_12 Datasheet
422Kb / 7P
   15kW power tvs component
PAM16AL30A PROTEC-PAM16AL30A Datasheet
383Kb / 5P
   15kW POWER TVS COMPONENT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com