データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPW47N60C3 データシート(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SPW47N60C3
部品情報  Cool MOS Power Transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPW47N60C3 データシート(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPW47N60C3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG SPW47N60C3 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
2003-11-06
Page 10
SPW47N60C3
21 Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter: VGS=0V, f=1 MHz
0
100
200
300
400
V
600
VDS
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
pF
Ciss
Coss
Crss
22 Typ. Coss stored energy
Eoss=f(VDS)
0
100
200
300
400
V
600
VDS
0
5
10
15
20
µJ
30
23 Typ. gate threshold voltage
VGS(th) = f (Tj)
parameter: VGS = VDS ; ID = 2.7 mA
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 °C 175
Tj
1.25
1.75
2.25
2.75
3.25
V
4.25
max.
typ.
min.


同様の部品番号 - SPW47N60C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPW47N60C3 INFINEON-SPW47N60C3 Datasheet
834Kb / 14P
   Cool MOS Power Transistor
2008-02-11 revision:2.6
logo
Inchange Semiconductor ...
SPW47N60C3 ISC-SPW47N60C3 Datasheet
335Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
Infineon Technologies A...
SPW47N60C3 INFINEON-SPW47N60C3_08 Datasheet
834Kb / 14P
   Cool MOS Power Transistor
2008-02-11 revision:2.6
More results

同様の説明 - SPW47N60C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com