データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM10W-60009S-NZ データシート(PDF) 3 Page - AIMTEC

部品番号 AM10W-60009S-NZ
部品情報  10 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM10W-60009S-NZ データシート(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM10W-60009S-NZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM10W-60009S-NZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM10W-60009S-NZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM10W-60009S-NZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Series AM10W-NZ
10 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R13
3 of 4
North America only
Derating
NOTE: 1. Derated Pout = Pout * temp. derating * Vin derating.
2. Sufficient air space for natural air flow around must be considered.
100
1000
100
80
60
40
20
0
Safe Operating Area
Free Air Convection at 25°C
Input Voltage VDC
200
70
- 40
-20
0
20
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
Safe Operating Area
100-150VDC
Ambient Temperature º C
Free Air Convection
50
-30
70
- 40
-20
0
20
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
Safe Operating Area
150-1000VDC
Ambient Temperature º C
Free Air Convection
50
70


同様の部品番号 - AM10W-60009S-NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM10WM-80005S-NZ AIMTEC-AM10WM-80005S-NZ Datasheet
552Kb / 4P
   DC-DC Converter
AM10WM-NZ AIMTEC-AM10WM-NZ Datasheet
552Kb / 4P
   DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM10W-60009S-NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM10T-IZ AIMTEC-AM10T-IZ Datasheet
265Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10C-FZ AIMTEC-AM10C-FZ Datasheet
123Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10CW-FZ AIMTEC-AM10CW-FZ Datasheet
121Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10TW-I-Z AIMTEC-AM10TW-I-Z Datasheet
268Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z Datasheet
172Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z_13 Datasheet
299Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10E-Z AIMTEC-AM10E-Z_13 Datasheet
502Kb / 4P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-Z AIMTEC-AM10EW-Z Datasheet
285Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
AM10EW-NZ AIMTEC-AM10EW-NZ Datasheet
331Kb / 3P
   10 Watt | DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
EJR WALL-EJR Datasheet
127Kb / 3P
   10 Watt DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com