データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C130 データシート(PDF) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

部品番号 BZX55C130
部品情報  Low zener impedance
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

BZX55C130 データシート(HTML) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  BZX55C130 Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BZX55C130 Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BZX55C130 Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
500
400
300
200
100
0
0
50
100
150
200
250
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
mA
Breakdown characteristics
Test Current
Iz=5mA
V
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BZX55-SERIES
Vz,ZENER VOLTAGE,volts
Admissible power dissipation versus ambient temperature
Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10mm from case
AMBIENT TEMPERATURE, C
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!


同様の部品番号 - BZX55C130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55C130 EIC-BZX55C130 Datasheet
28Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C130 GOOD-ARK-BZX55C130 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
BZX55C130 ETC-BZX55C130 Datasheet
326Kb / 3P
   Silicon planar zener diodes
logo
Shanghai Shunye Electro...
BZX55C130 SY-BZX55C130 Datasheet
317Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BZX55C130 PFS-BZX55C130 Datasheet
165Kb / 3P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
More results

同様の説明 - BZX55C130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microdiode Electronics ...
DL47 CHENDA-DL47 Datasheet
852Kb / 3P
   Low zener impedance
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
3KP JIEJIE-3KP Datasheet
222Kb / 5P
   Low zener impedance
1.5KE JIEJIE-1.5KE Datasheet
218Kb / 5P
   Low zener impedance.
logo
Microdiode Electronics ...
1N47 CHENDA-1N47 Datasheet
721Kb / 3P
   Low zener impedance
1N52 CHENDA-1N52 Datasheet
794Kb / 3P
   Low zener impedance
DL52 CHENDA-DL52 Datasheet
758Kb / 3P
   Low zener impedance
BZX85C CHENDA-BZX85C Datasheet
757Kb / 3P
   Low zener impedance
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
SA5.0A JIEJIE-SA5.0A Datasheet
216Kb / 5P
   Low zener impedance
logo
Shanghai Leiditech Elec...
BZG03-C10 LEIDITECH-BZG03-C10 Datasheet
418Kb / 3P
   Low Zener impedance at low current
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4727 GXELECTRONICS-1N4727 Datasheet
1Mb / 5P
   Small current low zener impedance
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com