データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST2341SRG データシート(PDF) 2 Page - Stanson Technology

部品番号 ST2341SRG
部品情報  SOT-23 package design
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STANSON [Stanson Technology]
ホームページ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST2341SRG データシート(HTML) 2 Page - Stanson Technology

  ST2341SRG Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology ST2341SRG Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
ST2341SRG
P Channel Enhancement Mode MOSFET
-3.2A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
ST2341SRG 2014. V1
ABSOULTE MAXIMUM RATINGS
(Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Typical
Unit
Drain-Source Voltage
VDSS
-20
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±12
V
Continuous Drain Current (TJ=150℃)
TA=25℃
TA=70℃
ID
-3.2
-2.0
A
Pulsed Drain Current
IDM
-20
A
Continuous Source Current (Diode Conduction)
IS
-2.6
A
Power Dissipation
TA=25℃
TA=70℃
PD
1.25
0.8
W
Operation Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature Range
TSTG
-55/150
Thermal Resistance-Junction to Ambient
RθJA
120
℃/W


同様の部品番号 - ST2341SRG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stanson Technology
ST2341S23RG STANSON-ST2341S23RG Datasheet
343Kb / 6P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST2341S23RG VBSEMI-ST2341S23RG Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
ST2341S23RG_V2 ETC2-ST2341S23RG_V2 Datasheet
607Kb / 6P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

同様の説明 - ST2341SRG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stanson Technology
ST2309ES STANSON-ST2309ES Datasheet
867Kb / 8P
   SOT-23 package design
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR393S KEC-KDR393S_06 Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDV153 KEC-KDV153_02 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BAV99 KEC-BAV99 Datasheet
372Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BCW31 KEC-BCW31_98 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KTC3770S_0309 KEC-KTC3770S_0309 Datasheet
376Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BCW29 KEC-BCW29_98 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDS135S KEC-KDS135S Datasheet
348Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
MMBZ5240B KEC-MMBZ5240B Datasheet
17Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDR721S KEC-KDR721S_05 Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com