データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZT5551Q データシート(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

部品番号 DZT5551Q
部品情報  160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DZT5551Q データシート(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DZT5551Q Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DZT5551Q Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
DZT5551Q
Document number: DS38496 Rev. 1 - 2
5 of 7
www.diodes.com
January 2016
© Diodes Incorporated
DZT5551Q
Typical Electrical Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
1m
10m
100m
100m
1
10m
100m
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
100µ
1m
10m
100m
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1m
10m
100m
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1m
10m
100m
0.4
0.6
0.8
1.0
0
50
100
150
200
V
CE(SAT)
v I
C
Tamb=25°C
I
C
/I
B
=50
I
C
/I
B
=20
I
C
/I
B
=10
I
C
Collector Current (A)
150°C
V
BE(SAT)
v I
C
I
C
/I
B
=10
100°C
25°C
-55°C
I
C
Collector Current (A)
150°C
h
FE
v I
C
Ta=25°C
V
CE
=5V
-55°C
25°C
100°C
I
C
Collector Current (A)
150°C
25°C
V
CE(SAT)
v I
C
I
C
/I
B
=10
100°C
-55°C
I
C
Collector Current (A)
150°C
V
BE(ON)
v I
C
V
CE
=5V
100°C
25°C
-55°C
I
C
Collector Current (A)


同様の部品番号 - DZT5551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
DZT5551 DIODES-DZT5551 Datasheet
177Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT5551-13 DIODES-DZT5551-13 Datasheet
177Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT5551 DIODES-DZT5551_15 Datasheet
155Kb / 7P
   160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
More results

同様の説明 - DZT5551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
DZT5551 DIODES-DZT5551_15 Datasheet
155Kb / 7P
   160V NPN VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
logo
Zetex Semiconductors
ZXTN5551G ZETEX-ZXTN5551G Datasheet
335Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
logo
Diodes Incorporated
ZXTN5551G DIODES-ZXTN5551G Datasheet
346Kb / 8P
   160V, SOT223, NPN high voltage transistor
DXT5551P5_1011 DIODES-DXT5551P5_1011 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
DXT5551 DIODES-DXT5551_15 Datasheet
419Kb / 6P
   160V NPN TRANSISTOR IN SOT89
DZTA42 DIODES-DZTA42_15 Datasheet
291Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658 DIODES-FZT658_15 Datasheet
597Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
FZT658TA DIODES-FZT658TA Datasheet
267Kb / 7P
   400V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DZTA42Q DIODES-DZTA42Q Datasheet
468Kb / 7P
   300V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR IN SOT223
DXT5551P5 DIODES-DXT5551P5_15 Datasheet
137Kb / 7P
   160V NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR PowerDI짰5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com