データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7175-2BRUZ-RL7 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD7175-2BRUZ-RL7
部品情報  24-Bit, 250 kSPS, Sigma-Delta ADC with 20 us Settling and True Rail-to-Rail Buffers
Download  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7175-2BRUZ-RL7 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 63 page
background image
AD7175-2
Data Sheet
Rev. A | Page 8 of 63
Product
Overview
Online
Documentation
Design
Resources
Discussion
Sample
& Buy
TIMING DIAGRAMS
Figure 2. Read Cycle Timing Diagram
Figure 3. Write Cycle Timing Diagram
t2
t3
t4
t1
t6
t5
t7
CS (I)
DOUT/RDY (O)
SCLK (I)
I = INPUT, O = OUTPUT
MSB
LSB
I = INPUT, O = OUTPUT
CS (I)
SCLK (I)
DIN (I)
MSB
LSB
t8
t9
t10
t11


同様の部品番号 - AD7175-2BRUZ-RL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7175-2BRUZ-RL7 AD-AD7175-2BRUZ-RL7 Datasheet
1Mb / 63P
   24-Bit, 250 kSPS, Sigma-Delta ADC Settling and True Rail-to-Rail Buffers
More results

同様の説明 - AD7175-2BRUZ-RL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7175-2 AD-AD7175-2_17 Datasheet
1Mb / 63P
   24-Bit, 250 kSPS, Sigma-Delta ADC Settling and True Rail-to-Rail Buffers
AD7177-2 AD-AD7177-2_17 Datasheet
988Kb / 61P
   32-Bit, 10 kSPS, Sigma-Delta ADC with Settling and True Rail-to-Rail Buffers
AD7175-8 AD-AD7175-8 Datasheet
1Mb / 64P
   24-Bit, 8-/16-Channel, 250 kSPS, Sigma- Delta ADC with True Rail-to-Rail Buffers
AD7177-2 AD-AD7177-2 Datasheet
956Kb / 59P
   32-Bit, 10 kSPS, Sigma-Delta ADC with 100 關s Settling and True Rail-to-Rail Buffers
AD7172-4 AD-AD7172-4 Datasheet
1Mb / 61P
   Low Power, 24-Bit, 31.25 kSPS, Sigma-Delta ADC with True Rail-to-Rail Buffers
AD7172-4 AD-AD7172-4_17 Datasheet
848Kb / 62P
   ADC with True Rail-to-Rail Buffers
UG-478 AD-UG-478 Datasheet
3Mb / 40P
   Evaluation Board for the AD7176-2??4-Bit, 250 kSPS Sigma-Delta ADC with 20 關s Settling
REV. 0
AD7765 AD-AD7765_15 Datasheet
1Mb / 33P
   24-Bit, 156 kSPS, 112 dB Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7764 AD-AD7764_15 Datasheet
1Mb / 33P
   24-Bit, 312 kSPS, 109 dB Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7764 AD-AD7764_17 Datasheet
920Kb / 34P
   24-Bit, 312 kSPS, 109 dB Sigma-Delta ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com