データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AZSR126-1AE-9D データシート(PDF) 2 Page - American Zettler, Inc.

部品番号 AZSR126-1AE-9D
部品情報  26 AMP MINIATURE POWER RELAY
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AZETTLER [American Zettler, Inc.]
ホームページ  http://www.azettler.com
Logo AZETTLER - American Zettler, Inc.

AZSR126-1AE-9D データシート(HTML) 2 Page - American Zettler, Inc.

  AZSR126-1AE-9D Datasheet HTML 1Page - American Zettler, Inc. AZSR126-1AE-9D Datasheet HTML 2Page - American Zettler, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
AZSR126
MECHANICAL DATA
30.4
2 x ø 1.1 +0.1
15.9
4 x 3.5 ±0.5
22.0 ±0.1
27.6 ±0.1
3.8 ±0.1
1.45 ±0.1
12.0 ±0.1
1.75 ±0.1
23.3
2 x 0.8
2 x 0.7
2 x 1.5
2 x 0.7
2
1
3
4
PC BOARD LAYOUT
WIRING DIAGRAM
Viewed toward terminals
Viewed toward terminals
2 x ø 1.8 +0.1
Tolerance: ± 0.3 mm
RELAY ORDERING DATA
COIL SPECIFICATIONS
Nominal Coil
VDC
Must Operate
VDC
Min. Holding
VDC
Max. Continuous
VDC
Coil Resistance
Ohm ± 10%
ORDER NUMBER
9
6.3
3.2
10.8
58
AZSR126-1AE-9D
12
8.4
4.2
14.4
103
AZSR126-1AE-12D
18
12.6
6.3
21.6
230
AZSR126-1AE-18D
24
16.8
8.4
28.8
410
AZSR126-1AE-24D
8/17/15


同様の部品番号 - AZSR126-1AE-9D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ZETTLER Electronics
AZSR126-1AE-9D ZETTLER-AZSR126-1AE-9D Datasheet
57Kb / 2P
   26 AMP MINIATURE POWER RELAY
More results

同様の説明 - AZSR126-1AE-9D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ZETTLER Electronics
AZSR126 ZETTLER-AZSR126 Datasheet
57Kb / 2P
   26 AMP MINIATURE POWER RELAY
logo
List of Unclassifed Man...
AZ2280 ETC-AZ2280 Datasheet
69Kb / 2P
   30 AMP MINIATURE POWER RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZ940 ZETTLER-AZ940_14 Datasheet
49Kb / 3P
   10 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ697 ZETTLER-AZ697 Datasheet
56Kb / 2P
   10 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ760 ZETTLER-AZ760_10 Datasheet
127Kb / 2P
   20 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ2150W ZETTLER-AZ2150W Datasheet
532Kb / 3P
   30 AMP MINIATURE POWER RELAY
logo
American Zettler, Inc.
AZ692 AZETTLER-AZ692 Datasheet
156Kb / 4P
   10 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ2310 AZETTLER-AZ2310 Datasheet
83Kb / 2P
   30 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ769 AZETTLER-AZ769 Datasheet
92Kb / 2P
   25 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ755 AZETTLER-AZ755 Datasheet
91Kb / 2P
   20 AMP MINIATURE POWER RELAY
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com