データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTB110P08KN6-0-T1-G データシート(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 MTB110P08KN6-0-T1-G
部品情報  -80V P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB110P08KN6-0-T1-G データシート(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB110P08KN6-0-T1-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C123N6
Issued Date : 2015.11.24
Revised Date :
Page No. : 6/8
MTB110P08KN6
CYStek Product Specification
Reel Dimension
Carrier Tape Dimension


同様の部品番号 - MTB110P08KN6-0-T1-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB110P08KN3 CYSTEKEC-MTB110P08KN3 Datasheet
468Kb / 9P
   -80V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

同様の説明 - MTB110P08KN6-0-T1-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB110P08KN3 CYSTEKEC-MTB110P08KN3 Datasheet
468Kb / 9P
   -80V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
I85N08 WXDH-I85N08 Datasheet
695Kb / 9P
   85A 80V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
85N08 WXDH-85N08 Datasheet
695Kb / 9P
   85A 80V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
E85N08 WXDH-E85N08 Datasheet
695Kb / 9P
   85A 80V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMT8012LK3 DIODES-DMT8012LK3 Datasheet
605Kb / 7P
   80V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMT8012LSS DIODES-DMT8012LSS Datasheet
538Kb / 7P
   80V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMT8008LFG DIODES-DMT8008LFG Datasheet
415Kb / 7P
   80V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
September 2019 Rev. 2 - 2
logo
Pan Jit International I...
PSMP055N08NS1 PANJIT-PSMP055N08NS1 Datasheet
575Kb / 7P
   80V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
April 6,2022 PSMP055N08NS1-REV.00
logo
Diodes Incorporated
DMT8008SPS DIODES-DMT8008SPS Datasheet
382Kb / 7P
   80V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
January 2019 Rev. 3 - 2
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
F85N08 WXDH-F85N08 Datasheet
694Kb / 9P
   85A 80V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com