データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YSESD3Z15BT1G データシート(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 YSESD3Z15BT1G
部品情報  BIDIRECTIONAL TVS DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSESD3Z15BT1G データシート(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSESD3Z15BT1G Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESD3Z15BT1G Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESD3Z15BT1G Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
http://www.yeashin.com
2
REV.03 20140705
DEVICE CHARACTERISTICS
(V)
(V)
@1A
(µA)
(pF)
(max.) (min.)
(mA)
(max.) (max.)
(@A)
(max.) (max.)
10.5
20
40
450
YSESD3Z05BT1G
2B
5
19
32
11
1
24
12
1
100
1
9.8
18
VC
IT
TL
260 (10 sec.)
VB
PART NUMBER
DEVICE
MARKING
VRWM
350
Watts
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
PPP
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LINE (@ 25℃ Unless Otherwise Specified)
VC
IR
CT
Storage Temperature Range
TSTG
-55 ~ 150
UNITS
Peak Pulse Power (tp=8/20µs waveform)
TJ
-55 ~ 150
MAXIMUM RATINGS (@ 25℃ Unless Otherwise Specified)
Lead Soldering Temperature
Operating Temperature Range
YSESD3Z3.3BT1G
2A
3.3
4
1
7
6
200
YSESD3Z08BT1G
2C
8
8.5
1
13.4
75
17
10
YSESD3Z12BT1G
2D
12
13.3
1
60
75
5
1
40
YSESD3Z36BT1G
2N
36
40
1
57
YSESD3Z18BT1G
2K
18
20
1
43
52
7
1
50
YSESD3Z24BT1G
2H
24
26.7
1
YSESD3Z15BT1G
2J
15
16.7
1
24
38
10
19
32
11
1
29
45
9
1
1
68
75
YSESD3Z12BT1G
2D
12
13.3
1
YSESD3ZxxBT1G Series


同様の部品番号 - YSESD3Z15BT1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
More results

同様の説明 - YSESD3Z15BT1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESD3Z15BT1G YEASHIN-YSESD3Z15BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z12BT1G YEASHIN-YSESD3Z12BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z36BT1G YEASHIN-YSESD3Z36BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
logo
SHIKUES Electronics
SD03C SKTECHNOLGY-SD03C Datasheet
709Kb / 3P
   Bidirectional TVS Diodes
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESD3ZXXBT1G YEASHIN-YSESD3ZXXBT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z18BT1G YEASHIN-YSESD3Z18BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
logo
Guangdong Youtai Semico...
SDXXC UMW-SDXXC Datasheet
1Mb / 4P
   Bidirectional TVS Diodes
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z08BT1G YEASHIN-YSESD3Z08BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z24BT1G YEASHIN-YSESD3Z24BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com