データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YSESDA05CP データシート(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 YSESDA05CP
部品情報  BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSESDA05CP データシート(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSESDA05CP Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDA05CP Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDA05CP Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
http://www.yeashin.com
2
REV.03 20140320
YSESDAxxCP
DEVICE CHARACTERISTICS
(V)
(V)
@1A
(µA)
(pF)
(max.) (min.)
(mA)
(max.) (max.)
(@A)
(max.)
(typ.)
7
YSESDA08CP
N
8
8.5
1
17.5
25
4
1
TSTG
-55 ~ 150
VC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LINE (@ 25℃ Unless Otherwise Specified)
Peak Pulse Power (tp=8/20µs waveform)
TJ
10
YSESDA05CP
M
5
6
1
9.8
20
SYMBOL
VALUE
UNITS
-55 ~ 150
MAXIMUM RATINGS (@ 25℃ Unless Otherwise Specified)
260 (10 sec.)
Watts
100
PPP
TL
PARAMETER
PART NUMBER
DEVICE
MARKING
VRWM
Lead Soldering Temperature
Storage Temperature Range
7
12
8
1
10
YSESDA33CP
5
1
IR
CT
Operating Temperature Range
T
3.3
3.5
1
VC
IT
VB


同様の部品番号 - YSESDA05CP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESDA05CT YEASHIN-YSESDA05CT Datasheet
1Mb / 4P
   Bidirectional TVS Diode
More results

同様の説明 - YSESDA05CP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX11CDN YEASHIN-YSDAXX11CDN Datasheet
795Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SDA3611CDN LEIDITECH-SDA3611CDN Datasheet
154Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
ESDA05CW LEIDITECH-ESDA05CW Datasheet
490Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
ESD5Z5C LEIDITECH-ESD5Z5C Datasheet
198Kb / 3P
   Bidirectional TVS Diode
ESDA05CC LEIDITECH-ESDA05CC Datasheet
341Kb / 3P
   Bidirectional TVS Diode
ESDA33CT30 LEIDITECH-ESDA33CT30 Datasheet
327Kb / 3P
   Bidirectional TVS Diode
MY05ESD1 LEIDITECH-MY05ESD1 Datasheet
510Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SDA2411CBP LEIDITECH-SDA2411CBP Datasheet
437Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD33C LEIDITECH-SD33C Datasheet
1Mb / 5P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
ESD4511D3 LEIDITECH-ESD4511D3 Datasheet
866Kb / 4P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SDA0811CBP LEIDITECH-SDA0811CBP Datasheet
453Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com