データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YSESDAR5V0SP-10P データシート(PDF) 4 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 YSESDAR5V0SP-10P
部品情報  SMD ESD Protection Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSESDAR5V0SP-10P データシート(HTML) 4 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSESDAR5V0SP-10P Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDAR5V0SP-10P Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDAR5V0SP-10P Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDAR5V0SP-10P Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
http://www.yeashin.com
4
REV.01 20150530
DEVICE CHARACTERISTICS
Part Number
Marking Code
.E5SP
Marking Code
.E5SP
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.091
(mm)
2.30
1.00
0.38
0.039
0.015
DFN10P
0.30
0.012
E
0.30
0.012
A
B
C
D
F
0.50
0.020
G
0.24
0.009
A
G
C
B
D
E
F
Standard Packaging
Case Type
Qty Per Reel
(Pcs)
3,000
DFN10P
Reel Size
(inch)
7
YSESDAR5V0SP-10P
YSESDAR5V0SP-10P


同様の部品番号 - YSESDAR5V0SP-10P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESDAR5V0P-10P YEASHIN-YSESDAR5V0P-10P Datasheet
673Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
More results

同様の説明 - YSESDAR5V0SP-10P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CPDT-5V0U-HF COMCHIP-CPDT-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDT6-5V0U COMCHIP-CPDT6-5V0U Datasheet
146Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDQR5V0-HF COMCHIP-CPDQR5V0-HF Datasheet
187Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDV6-5V0U-HF COMCHIP-CPDV6-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDVR085V0UA-HF COMCHIP-CPDVR085V0UA-HF Datasheet
78Kb / 5P
   SMD ESD Protection Diode
CPDQR5V0UP COMCHIP-CPDQR5V0UP Datasheet
193Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDU12V0U COMCHIP-CPDU12V0U Datasheet
193Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDQR12V0U COMCHIP-CPDQR12V0U Datasheet
192Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDH6-5V0U COMCHIP-CPDH6-5V0U Datasheet
146Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDQR24V-HF COMCHIP-CPDQR24V-HF Datasheet
187Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
CPDF24V0U-HF COMCHIP-CPDF24V0U-HF Datasheet
98Kb / 4P
   SMD ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com