データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YSESDU5V0SP-04C データシート(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 YSESDU5V0SP-04C
部品情報  Low Capacitance ESD Protection Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSESDU5V0SP-04C データシート(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSESDU5V0SP-04C Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDU5V0SP-04C Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDU5V0SP-04C Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSESDU5V0SP-04C Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
DEVICE CHARACTERISTICS
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
http://www.yeashin.com
2
REV.01 20140930
YSESDU5V0SP-04C
Fig.4 - Power Rating Derating Curve
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
Mounting on glass epoxy PCBs
Peak Pulse Current, (A)
Fig.2 - Typical Capacitance Between
Terminals Characteristics
Reverse Voltage, (V)
0.10
0.20
0
1
2
3
4
Time, (us)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
15
25
30
10
20
120%
e-t
td= t Ipp/2
Ta=25°C
Peak Valur Ipp
Test Waveform
parameters
tf=8us
td=20us
Fig.1 - 8/20us Peak Pulse Current Wave
Form Acc. IEC 61000-4-5
5
0
Fig.3 - Clamping Voltage Vs.
Peak Pulse Current
Peak Pulse Current, (A)
0
1
2
30
25
20
15
10
5
3
Waveform
Parameters:
tr=8us
td=20us
0.30
0.40
0.50
0.60


同様の部品番号 - YSESDU5V0SP-04C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
YSESD3Z05BT1G YEASHIN-YSESD3Z05BT1G Datasheet
723Kb / 3P
   BIDIRECTIONAL TVS DIODES
More results

同様の説明 - YSESDU5V0SP-04C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
PESD5V0S1BL AITSEMI-PESD5V0S1BL Datasheet
302Kb / 5P
   ESD PROTECTION DIODE LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL ESD PROTECTION DIODE
REV1.0
logo
Comchip Technology
CPDU5V0USP-HF COMCHIP-CPDU5V0USP-HF Datasheet
336Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDU5V0USP-HF COMCHIP-CPDU5V0USP-HF Datasheet
336Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF Datasheet
334Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF_15 Datasheet
334Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDU5V0USP-HF COMCHIP-CPDU5V0USP-HF_15 Datasheet
336Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQC5V0CSP-HF COMCHIP-CPDQC5V0CSP-HF Datasheet
105Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0SP-HF COMCHIP-CPDQR5V0SP-HF Datasheet
77Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF Datasheet
334Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQC5V0USP-IPHF COMCHIP-CPDQC5V0USP-IPHF Datasheet
106Kb / 4P
   Low Capacitance ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com