データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3W-DPHE データシート(PDF) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 3W-DPHE
部品情報  3W DC - DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

3W-DPHE データシート(HTML) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  3W-DPHE Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. 3W-DPHE Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. 3W-DPHE Datasheet HTML 3Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3W-DPHE Series
3W DC - DC Converter
Constant Voltage Mode
www.linkcom.com.tw For more information, please contact with: sales@linkcom.com.tw
*REFERENCE: www.linkcom.com.tw
DIMENSIONS
DERATING CURVE
0
20
40
60
80
100
120
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Ta(°C)
Derating Curve
14 Vdc
Tc Max.
DPHE003V120 as Tc Max.
Linkcom Manufacturing Co., Ltd.
5F., No. 127, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231-45, Taiwan ▪ T: +886-2-8919-1380 ▪ F: +886-2-8919-1370 ▪ www.linkcom.com.tw


同様の説明 - 3W-DPHE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Minmax Technology Co., ...
MIZI03 MINMAX-MIZI03 Datasheet
460Kb / 5P
   DC-DC CONVERTER 3W
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
CRS-0505 POWER-SYSTEMS-CRS-0505 Datasheet
242Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 3W REGULATED DC-DC CONVERTER
CBRS-0505-3K POWER-SYSTEMS-CBRS-0505-3K Datasheet
245Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 2W-3W REGULATED DC-DC CONVERTER
logo
Bothhand USA, LP.
BC-LF-SERIES BOTHHAND-BC-LF-SERIES Datasheet
220Kb / 2P
   1.5~3W Isolated DC/DC Converter
logo
Minmax Technology Co., ...
MIW1100 MINMAX-MIW1100_15 Datasheet
511Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 3W, DIP-Package
logo
Bothhand USA, LP.
B5LF BOTHHAND-B5LF Datasheet
188Kb / 2P
   1.5~3W Isolated DC/DC Converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LD03-16B03 MORNSUN-LD03-16B03 Datasheet
989Kb / 4P
   3W, AC/DC converter
logo
Minmax Technology Co., ...
MCW03 MINMAX-MCW03_16 Datasheet
601Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 3W, SIP-Package
MSCWI03 MINMAX-MSCWI03 Datasheet
921Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 3W, SMD Package
MSDWI03 MINMAX-MSDWI03_15 Datasheet
580Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 3W, SMD Package
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com