データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK851 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SK851
部品情報  Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK851 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK851 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK851 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel Mosfet Transistor
2SK851
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
C=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID= 10mA
200
V
VGS(TH)
Gate Threshold Voltage
VDS=0; ID= 1mA
2.0
4.0
V
RDS(ON)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS= 10V; ID=15A
0.085
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS= ±20V; VDS= 0
±100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=200V; VGS= 0
0.1
mA
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


同様の部品番号 - 2SK851

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK850 ISC-2SK850 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=40A@ TC=25C
logo
Renesas Technology Corp
2SK852 RENESAS-2SK852 Datasheet
325Kb / 6P
   JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
1987
2SK853 RENESAS-2SK853 Datasheet
347Kb / 6P
   JNCTION FIELD EFFECT TRANSISTORS
1987
2SK853A RENESAS-2SK853A Datasheet
347Kb / 6P
   JNCTION FIELD EFFECT TRANSISTORS
1987
logo
NEC
2SK854 NEC-2SK854 Datasheet
131Kb / 3P
   FAST SWITCHING N-CHANNEL SILICON POWER MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK851

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1454 ISC-2SK1454 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK1675 ISC-2SK1675 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK1676 ISC-2SK1676 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK1020 ISC-2SK1020 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK1520 ISC-2SK1520 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK1519 ISC-2SK1519 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
2SK529 ISC-2SK529 Datasheet
66Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=2A@ TC=25C
2SK635 ISC-2SK635 Datasheet
64Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=3A@ TC=25C
2SK1680 ISC-2SK1680 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=20A@ TC=25C
2SK1461 ISC-2SK1461 Datasheet
68Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=5A@ TC=25C
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com