データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1134 データシート(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SK1134
部品情報  Fast Switching Speed
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1134 データシート(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SK1134 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SK1134 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK1134
DESCRIPTION
·Drain Current
–I
D=45A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage-
: VDSS=50V(Min)
·Fast Switching Speed
APPLICATIONS
·High speed power switching
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
ARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage (VGS=0)
50
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Drain Current-continuous@ TC=25℃
45
A
Ptot
Total Dissipation@TC=25℃
80
W
Tj
Max. Operating Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
PDF pdfFactory Pro
www.fineprint.cn


同様の部品番号 - 2SK1134

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
2SK1134 ETC-2SK1134 Datasheet
58Kb / 1P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET
More results

同様の説明 - 2SK1134

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Surge Components
1N3004W SURGE-1N3004W Datasheet
393Kb / 3P
   fast switching speed
logo
Pan Jit International I...
SS0130UFN2B PANJIT-SS0130UFN2B Datasheet
96Kb / 5P
   Fast switching speed
logo
Diodes Incorporated
BAW101-7 DIODES-BAW101-7 Datasheet
79Kb / 4P
   Fast Switching Speed
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448AQW WINNERJOIN-MMBD4448AQW Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1879 ISC-2SK1879 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching Speed
4N90 ISC-4N90 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
6N25 ISC-6N25 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
8N90 ISC-8N90 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching Speed
9N40 ISC-9N40 Datasheet
67Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Nanjing International G...
BAV19WS DGNJDZ-BAV19WS Datasheet
100Kb / 3P
   Fast switching speed
BAV23A DGNJDZ-BAV23A Datasheet
308Kb / 1P
   Fast Switching Speed
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com