データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS-V-5-01-A データシート(PDF) 2 Page - Coto Technology

部品番号 LS-V-5-01-A
部品情報  Liquid Level Sensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COTO [Coto Technology]
ホームページ  http://www.cotorelay.com
Logo COTO - Coto Technology

LS-V-5-01-A データシート(HTML) 2 Page - Coto Technology

  LS-V-5-01-A Datasheet HTML 1Page - Coto Technology LS-V-5-01-A Datasheet HTML 2Page - Coto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LSV
LS-V-X-X-X
A complete part number is represented by the digits below
M8
12.5
Ø22
Dimensions in mm
Series
Material
1 = PP
2 = ABS
3 = 316 Stainless
4 = PVDF
5 = PPS
Contact Rating
01 = 10W contact
02 = 70W contact
Thread
A = NPT
B = Metric
Liquid Level Sensor
ORDERING INFORMATION
MECHANICAL DIMENSIONS
Details provided on this datasheet are subject to change without notice


同様の部品番号 - LS-V-5-01-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
LS-V1.0TL ETC2-LS-V1.0TL Datasheet
386Kb / 2P
   High Performance Shared Network Storage
LS-V2.0TL ETC2-LS-V2.0TL Datasheet
386Kb / 2P
   High Performance Shared Network Storage
LS-V3.0TL ETC2-LS-V3.0TL Datasheet
386Kb / 2P
   High Performance Shared Network Storage
LS-VL ETC2-LS-VL Datasheet
386Kb / 2P
   High Performance Shared Network Storage
More results

同様の説明 - LS-V-5-01-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Coto Technology
LSH COTO-LSH Datasheet
131Kb / 2P
   Liquid Level Sensor
logo
List of Unclassifed Man...
VCS-02 ETC2-VCS-02 Datasheet
226Kb / 2P
   LIQUID LEVEL SENSOR
logo
Littelfuse
460-15-100-LLS LITTELFUSE-460-15-100-LLS Datasheet
201Kb / 2P
   Single-Channel Liquid Level Sensor
2019 Rev: 2-B-043019
logo
Standex Electronics, In...
LS02-1B66-PP-5000W STANDEX-LS02-1B66-PP-5000W Datasheet
125Kb / 1P
   LS02 Series Liquid Level Sensor
Rev.03
LS01-1A66-PA-2000W STANDEX-LS01-1A66-PA-2000W Datasheet
220Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.04
LS01-1A66-PP-1000W STANDEX-LS01-1A66-PP-1000W Datasheet
215Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.06
LS01-1A66-PP-2000W STANDEX-LS01-1A66-PP-2000W Datasheet
221Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.09
LS01-1A85-PA-500W STANDEX-LS01-1A85-PA-500W Datasheet
213Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.02
LS01-1B66-PP-5000W STANDEX-LS01-1B66-PP-5000W Datasheet
219Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.07
LS02-1A66-PP-1000W STANDEX-LS02-1A66-PP-1000W Datasheet
125Kb / 1P
   LS02 Series Liquid Level Sensor
Rev.07
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com