データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYN75N65C3D1 データシート(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYN75N65C3D1
部品情報  International Standard Package
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYN75N65C3D1 データシート(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYN75N65C3D1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2015 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYN75N65C3D1
IXYS REF: IXY_75N65C3D1(71-R47) 4-15-15-A
Fig. 28. Maximum Transient Thermal Impedance (Diode)
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)
Fig. 27. Dynamic Parameters QRR, IRR vs.
Junction Temperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TJ (ºC)
KF IRR
KF QRR
VR = 400V
I F = 50A
-dIF/dt = 700 A/µs
Fig. 23. Diode Forward Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
11.5
22.5
VF (V)
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 24. Reverse Recovery Charge vs. -diF/dt
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
400
500
600
700
800
900
1000
1100
-diF/ dt (A/µs)
TJ = 150ºC
VR = 400V
IF = 100A
25A
50A
Fig. 25. Reverse Recovery Current vs. -diF/dt
18
20
22
24
26
28
30
32
34
400
500
600
700
800
900
1000
1100
-diF/dt (A/µs)
TJ = 150ºC
VR = 400V
25A
50A
IF = 100A
Fig. 26. Reverse Recovery Time vs. -diF/dt
80
100
120
140
160
180
200
220
240
400
500
600
700
800
900
1000
1100
-diF/dt (A/µs)
TJ = 150ºC
VR = 400V
50A
25A
IF = 100A


同様の部品番号 - IXYN75N65C3D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYN100N120B3H1 IXYS-IXYN100N120B3H1 Datasheet
192Kb / 7P
   Preliminary Technical Information
IXYN100N120C3 IXYS-IXYN100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXYN100N120C3H1 IXYS-IXYN100N120C3H1 Datasheet
187Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
IXYN100N120C3H1 ISC-IXYN100N120C3H1 Datasheet
562Kb / 4P
   High-Speed IGBT
logo
IXYS Corporation
IXYN100N65A3 IXYS-IXYN100N65A3 Datasheet
214Kb / 6P
   Optimized for Low Conduction Losses
More results

同様の説明 - IXYN75N65C3D1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYH75N65C3H1 IXYS-IXYH75N65C3H1 Datasheet
237Kb / 7P
   International Standard Package
IXYN150N60B3 IXYS-IXYN150N60B3 Datasheet
215Kb / 6P
   International Standard Package
IXYN100N65B3D1 IXYS-IXYN100N65B3D1 Datasheet
229Kb / 7P
   International Standard Package
logo
Micro Commercial Compon...
MT160C08T2 MCC-MT160C08T2 Datasheet
546Kb / 5P
   International standard package
logo
IXYS Corporation
IXYN100N65C3H1 IXYS-IXYN100N65C3H1 Datasheet
231Kb / 7P
   International Standard Package
logo
Micro Commercial Compon...
MT130CB08T2 MCC-MT130CB08T2 Datasheet
553Kb / 6P
   International standard package
logo
IXYS Corporation
IXYH75N65C3 IXYS-IXYH75N65C3 Datasheet
232Kb / 6P
   International Standard Package
IXYH75N65C3D1 IXYS-IXYH75N65C3D1 Datasheet
243Kb / 7P
   International Standard Package
IXYN120N65B3D1 IXYS-IXYN120N65B3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   International Standard Package
IXYN120N65C3D1 IXYS-IXYN120N65C3D1 Datasheet
226Kb / 7P
   International Standard Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com