データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYP15N65C3 データシート(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYP15N65C3
部品情報  Optimized for 20-60kHz Switching
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYP15N65C3 データシート(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXYP15N65C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYP15N65C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYP15N65C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYP15N65C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYP15N65C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYP15N65C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYP15N65C3
IXYS REF: IXY_15N65C3(31)5-21-13
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
0
10
20
30
40
50
60
8
10
12141618
2022
24
26
2830
IC - Amperes
10
12
14
16
18
20
22
t r i
td(on) - - - -
RG = 20, VGE = 15V
VCE = 400V
TJ = 125ºC, 25ºC
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
10
20
30
40
50
60
70
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
13
14
15
16
17
18
19
t r i
td(on) - - - -
RG = 20, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 30A
I C = 15A
Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RG - Ohms
0
10
20
30
40
50
60
70
80
t r i
td(on) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 15A
I C = 30A


同様の部品番号 - IXYP15N65C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYP15N65C3D1 IXYS-IXYP15N65C3D1 Datasheet
220Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXYP15N65C3D1 IXYS-IXYP15N65C3D1 Datasheet
220Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXYP15N65C3D1M IXYS-IXYP15N65C3D1M Datasheet
193Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
More results

同様の説明 - IXYP15N65C3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYP10N65C3D1 IXYS-IXYP10N65C3D1 Datasheet
214Kb / 7P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYP20N65C3D1M IXYS-IXYP20N65C3D1M Datasheet
193Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYT30N65C3H1HV IXYS-IXYT30N65C3H1HV Datasheet
266Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYP10N65C3 IXYS-IXYP10N65C3 Datasheet
211Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYP10N65C3D1M IXYS-IXYP10N65C3D1M Datasheet
194Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYH100N65C3 IXYS-IXYH100N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYP15N65C3D1M IXYS-IXYP15N65C3D1M Datasheet
193Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYH50N65C3D1 IXYS-IXYH50N65C3D1 Datasheet
186Kb / 7P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYH40N65C3H1 IXYS-IXYH40N65C3H1 Datasheet
182Kb / 7P
   Optimized for 20-60kHz Switching
IXYH50N65C3H1 IXYS-IXYH50N65C3H1 Datasheet
249Kb / 8P
   Optimized for 20-60kHz Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com