データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM6T250CAY データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 SM6T250CAY
部品情報  Automotive 600 W Transil
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SM6T250CAY データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  SM6T250CAY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM6T250CAY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Characteristics
SM6T250CAY
4/9
DocID027594 Rev 2
Figure 5. Clamping voltage versus peak pulse current exponential waveform (maximum values)
Figure 6. Junction capacitance versus reverse applied (typical values)


同様の部品番号 - SM6T250CAY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM6T250CA SUNMATE-SM6T250CA Datasheet
1Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

同様の説明 - SM6T250CAY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SM6T6V8CAY STMICROELECTRONICS-SM6T6V8CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T36CAY STMICROELECTRONICS-SM6T36CAY Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T68CAY STMICROELECTRONICS-SM6T68CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T56CAY STMICROELECTRONICS-SM6T56CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T39CAY STMICROELECTRONICS-SM6T39CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil?
SM6TY STMICROELECTRONICS-SM6TY Datasheet
155Kb / 11P
   Automotive 600 W Transil
SM6T33CAY STMICROELECTRONICS-SM6T33CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil?
SM6T30CAY STMICROELECTRONICS-SM6T30CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T22CAY STMICROELECTRONICS-SM6T22CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SMA6T15CAY STMICROELECTRONICS-SMA6T15CAY Datasheet
331Kb / 11P
   Automotive 600 W Transil in SMA package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com