データシートサーチシステム |
|
U1ZB220 データシート(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
|
U1ZB220 データシート(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
1 / 5 page U1ZB6.8~U1ZB390 2001-07-11 1 TOSHIBA ZENER DIODE SILICON DIFFUSED TYPE U1ZB6.8~U1ZB390 CONSTANT VOLTAGE REGULATION TRANSIENT SUPPRESSORS l Average Power Dissipation : P = 1.0 W l Zener Voltage : VZ = 6.8~390 V l Surface Mounting Plastic Mold Package MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C) CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT Power Dissipation P 1.0 W Junction Temperature Tj −40~150 °C Storage Temperature Range Tstg −40~150 °C STANDARD SOLDERING PAD MARK Unit: mm JEDEC ― JEITA ― TOSHIBA 3−4D1A Weight: 0.06g |
同様の部品番号 - U1ZB220 |
|
同様の説明 - U1ZB220 |