データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS72116ATP-8I データシート(PDF) 2 Page - GSI Technology

部品番号 GS72116ATP-8I
部品情報  128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS72116ATP-8I データシート(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS72116ATP-8I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS72116ATP-8I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Rev: 1.04a 10/2002
2/18
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS72116ATP/J/T/U
44-Pin TQFP 128K x 16-Pin Configuration
Package T
Fine Pitch BGA 128K x 16-Bump Configuration
6 mm x 8 mm, 0.75 mm Bump Pitch
Top View
Package U
12
34
5
6
ALB
OE
A0
A1
A2
NC
BDQ16
UB
A3
A4
CE
DQ1
CDQ14 DQ15
A5
A6
DQ2
DQ3
D
VSS
DQ13
NC
A7
DQ4
VDD
E
VDD DQ12
NC
A16
DQ5
VSS
FDQ11 DQ10
A8
A9
DQ7
DQ6
GDQ9
NC
A10
A11
WE
DQ8
HNC
A12
A13
A14
A15
NC
A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 OE UB LB
DQ15
DQ14
DQ13
VSS
VDD
DQ12
DQ11
DQ10
DQ9
NC
CE
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
VDD
VSS
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ16
WE A0 A1 A2 A3 A4 NC A5 A6 A7 A8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


同様の部品番号 - GS72116ATP-8I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS72116J-10 GSI-GS72116J-10 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-10I GSI-GS72116J-10I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12 GSI-GS72116J-12 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12I GSI-GS72116J-12I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-15 GSI-GS72116J-15 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results

同様の説明 - GS72116ATP-8I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
logo
Samsung semiconductor
K6F2016R4G SAMSUNG-K6F2016R4G Datasheet
163Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
K6F2016U4G SAMSUNG-K6F2016U4G Datasheet
160Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108ATP ETC1-GS72108ATP Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L163WC2A NANOAMP-N02L163WC2A Datasheet
264Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
logo
GSI Technology
GS72108TP-10 GSI-GS72108TP-10 Datasheet
364Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N02L63W2A ONSEMI-N02L63W2A Datasheet
659Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com