データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS72116AT-12 データシート(PDF) 3 Page - GSI Technology

部品番号 GS72116AT-12
部品情報  128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS72116AT-12 データシート(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS72116AT-12 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS72116AT-12 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
Rev: 1.04a 10/2002
3/18
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS72116ATP/J/T/U
TSOP-II 128K x 16-Pin Configuration
Package TP
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A4
A3
A2
A1
A0
CE
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
VDD
VSS
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
WE
A15
A14
A13
A5
A6
A7
OE
UB
LB
DQ16
DQ15
DQ14
DQ13
VSS
VDD
DQ12
DQ11
DQ10
DQ9
NC
A8
A9
A10
Top view
21
22
24
23
A12
A11
44-pin
TSOP II
NC
A16
Memory Array
Row
Decoder
Column
Decoder
Address
Input
Buffer
Control
I/O Buffer
A0
CE
WE
OE
DQ1
A16
Block Diagram
DQ16
UB _____
LB _____


同様の部品番号 - GS72116AT-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS72116J-10 GSI-GS72116J-10 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-10I GSI-GS72116J-10I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12 GSI-GS72116J-12 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-12I GSI-GS72116J-12I Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116J-15 GSI-GS72116J-15 Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results

同様の説明 - GS72116AT-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
logo
Samsung semiconductor
K6F2016R4G SAMSUNG-K6F2016R4G Datasheet
163Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
K6F2016U4G SAMSUNG-K6F2016U4G Datasheet
160Kb / 10P
   2Mb(128K x 16 bit) Low Power SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108ATP ETC1-GS72108ATP Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L163WC2A NANOAMP-N02L163WC2A Datasheet
264Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
logo
GSI Technology
GS72108TP-10 GSI-GS72108TP-10 Datasheet
364Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N02L63W2A ONSEMI-N02L63W2A Datasheet
659Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com