データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AC11032N データシート(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 74AC11032N
部品情報  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11032N データシート(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button 74AC11032N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74AC11032N Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
74AC11032DBR
SSOP
DB
16
2000
346.0
346.0
33.0
74AC11032DR
SOIC
D
16
2500
333.2
345.9
28.6
74AC11032NSR
SO
NS
16
2000
346.0
346.0
33.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
19-Mar-2008
Pack Materials-Page 2


同様の部品番号 - 74AC11032N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
74AC11032N TI-74AC11032N Datasheet
76Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
REVISED APRIL 1996
74AC11032NSR TI-74AC11032NSR Datasheet
76Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
REVISED APRIL 1996
More results

同様の説明 - 74AC11032N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74AC32-EP TI1-SN74AC32-EP Datasheet
274Kb / 8P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LV32A-EP TI1-SN74LV32A-EP Datasheet
519Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AUC32 TI-SN74AUC32 Datasheet
403Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74ALVC32 TI-SN74ALVC32 Datasheet
248Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
74AC11032 TI-74AC11032 Datasheet
76Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
REVISED APRIL 1996
SN74LVC32A-EP TI1-SN74LVC32A-EP Datasheet
559Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHC32-EP TI1-SN74AHC32-EP Datasheet
433Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHCT32-Q1 TI1-SN74AHCT32-Q1 Datasheet
262Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
CD74ACT32-Q1 TI1-CD74ACT32-Q1 Datasheet
200Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LV32A-Q1 TI1-SN74LV32A-Q1 Datasheet
202Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74ALVC32 TI-SN74ALVC32_07 Datasheet
404Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com