データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SB1590K データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 2SB1590K
部品情報  Power Transistor (-15V, -1A)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SB1590K データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  2SB1590K Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SB1590K Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SB1590K Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2SB1590K
Transistors
Rev.A
1/2
Power Transistor (-15V, -1A)
2SB1590K
Features
1) Low saturation voltage, VCE(sat) =-0.3V (Max.)
at IC / IB = -0.4A / -20mA.
2) IC = -1A
3) Complements the 2SD2444K.
Packaging specification and hFE
Type
2SB1590K
SMT3
Q
BK
T146
3000
Denotes hFE
Package
hFE
Marking
Code
Basic ordering unit (pieces)
External dimensions (Unit : mm)
Each lead has same dimensions
SMT3
(1)Emitter
(2)Base
(3)Collector
(2)
(1)
0.4
(3)
2.9
1.9
0.95
0.95
0.8
0.15
1.1
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Parameter
VCBO
VCEO
VEBO
IC
PC
Tj
Tstg
−15
V
V
V
A (DC)
W
−15
−6
−1
ICP
A (pw=10ms)
−2
0.2
150
−55 to +150
Symbol
Limits
Unit
Collector-base voltage
Collector-emitter voltage
Emitter-base voltage
Collector current
Collector power dissipation
Junction temperature
Storage temperature
°C
°C
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
BVCBO
BVCEO
BVEBO
ICBO
IEBO
VCE(sat)
fT
Cob
Min.
−15
−15
−6
200
15
−0.5
−0.5
−0.3
V
IC
=−50µA
IC
=−1mA
IE
=−50µA
VCB
=−12V
VEB
=−5V
IC
=−0.4A, IB=−20mA
VCE
=−2V, IE=50mA, f=100MHz
VCB
=−10V, IE=0A, f=1MHz
V
V
µA
µA
hFE1
120
270
VCE
/IC
=−2V/−0.5A
hFE2
80
V
MHz
pF
Typ.
Max.
Unit
Conditions
VCE
=−2V, IC=−800mA
Collector-base breakdown voltage
Collector-emitter breakdown voltage
Emitter-base breakdown voltage
Collector cutoff current
Emitter cutoff current
DC current transfer ratio
Collector-emitter saturation voltage
Transition frequency
Output capacitance


同様の部品番号 - 2SB1590K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SB1590K FOSHAN-2SB1590K Datasheet
712Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package
More results

同様の説明 - 2SB1590K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SD2444K ROHM-2SD2444K Datasheet
69Kb / 3P
   Power Transistor (15V, 1A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K_1 Datasheet
74Kb / 3P
   Power Transistor (15V, 1A)
2SD1468S ROHM-2SD1468S Datasheet
73Kb / 4P
   Muting Transistor (15V, 1A)
2SD1468S ROHM-2SD1468S_09 Datasheet
164Kb / 4P
   Muting Transistor (15V, 1A)
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-015C SANYO-SB10-015C Datasheet
100Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SB10-015P SANYO-SB10-015P Datasheet
25Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SBS004 SANYO-SBS004 Datasheet
39Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SBS804 SANYO-SBS804 Datasheet
25Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
logo
Rohm
2SD1757KT146Q ROHM-2SD1757KT146Q Datasheet
67Kb / 4P
   Power Transistor (15V, 0.5A)
2SD1757K ROHM-2SD1757K Datasheet
76Kb / 4P
   Power Transistor (15V, 0.5A)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com