データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1SV322 データシート(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 1SV322
部品情報  TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

1SV322 データシート(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  1SV322 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 1SV322 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 1SV322 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1SV322
2003-03-24
1
TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SV322
TCXO/VCO
· High capacitance ratio: C1 V/C4 V = 4.3 (typ.)
· Low series resistance: rs = 0.4 Ω (typ.)
· Useful for small size tuner.
Maximum Ratings (Ta
==== 25°C)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Reverse voltage
VR
10
V
Junction temperature
Tj
125
°C
Storage temperature range
Tstg
-55~125
°C
Electrical Characteristics (Ta
==== 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Reverse voltage
VR
IR = 1 mA
10
¾
¾
V
Reverse current
IR
VR = 10 V
¾
¾
3
nA
Capacitance
C1 V
VR = 1 V, f = 1 MHz
26.5
¾
29.5
pF
Capacitance
C4 V
VR = 4 V, f = 1 MHz
6.0
¾
7.1
pF
Capacitance ratio
C1 V/C4 V
¾
4.0
4.3
¾
¾
Series resistance
rs
VR = 4 V, f = 100 MHz
¾
0.4
0.8
W
Note: Signal level when capacitance is measured: Vsig
= 500 mVrms
Marking
Unit: mm
JEDEC
JEITA
TOSHIBA
1-1E1A
Weight: 0.004 g (typ.)


同様の部品番号 - 1SV322

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SV322 KEXIN-1SV322 Datasheet
32Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
Zhaoxingwei Electronics...
1SV322 ZHAOXINGWEI-1SV322 Datasheet
43Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
Toshiba Semiconductor
1SV322 TOSHIBA-1SV322_14 Datasheet
144Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
More results

同様の説明 - 1SV322

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
015AZ2.0 TOSHIBA-015AZ2.0 Datasheet
172Kb / 6P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS250 TOSHIBA-1SS250_14 Datasheet
204Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS272 TOSHIBA-1SS272_14 Datasheet
229Kb / 4P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS308 TOSHIBA-1SS308_14 Datasheet
231Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS314 TOSHIBA-1SS314_14 Datasheet
159Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
HN1D01FE TOSHIBA-HN1D01FE_14 Datasheet
248Kb / 4P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
HN1D01FU TOSHIBA-HN1D01FU_14 Datasheet
247Kb / 4P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
JDV2S06S TOSHIBA-JDV2S06S Datasheet
102Kb / 3P
   TOSHIBA DIODE Silicon Epitaxial Planar Type
JDV2S14E TOSHIBA-JDV2S14E Datasheet
73Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS321 TOSHIBA-1SS321_07 Datasheet
175Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
1SS190 TOSHIBA-1SS190_14 Datasheet
202Kb / 3P
   TOSHIBA Diode Silicon Epitaxial Planar Type
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com