データシートサーチシステム |
|
CD4069UBEE4 データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments |
|
|
CD4069UBEE4 データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments |
7 / 30 page 7 CD4069UB www.ti.com SCHS054D – NOVEMBER 1998 – REVISED FEBRUARY 2016 Product Folder Links: CD4069UB Submit Documentation Feedback Copyright © 1998–2016, Texas Instruments Incorporated Electrical Characteristics – Static (continued) TA = 25°C; input tr, tf = 20 ns; CL = 50 pF; RL = 200 kΩ (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT IINmax Input current VIN = 0 V to 18 V, VDD = 18 V TA = –55°C ±01 µA TA = –40°C ±01 TA = 25°C ±10–5 ±1 TA = 85°C ±1 TA = 125°C ±1 |
同様の部品番号 - CD4069UBEE4 |
|
同様の説明 - CD4069UBEE4 |